Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

P4KE8.2CA Fiches technique (PDF) - SynSemi, Inc.

P4KE8.2CA Datasheet PDF - SynSemi, Inc.
No de pièce P4KE8.2CA
Télécharger  P4KE8.2CA Télécharger

Taille du fichier   347.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Site Internet  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Description TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4KE8.2CA Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
P4KE8.2CA Datasheet PDF - SynSemi, Inc.

No de pièce P4KE8.2CA
Télécharger  P4KE8.2CA Click to download

Taille du fichier   347.94 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SYNSEMI [SynSemi, Inc.]
Site Internet  http://www.synsemi.com
Logo SYNSEMI - SynSemi, Inc.
Description TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR

P4KE8.2CA Fiches technique (HTML) - SynSemi, Inc.

P4KE8.2CA Datasheet HTML 1Page - SynSemi, Inc. P4KE8.2CA Datasheet HTML 2Page - SynSemi, Inc. P4KE8.2CA Datasheet HTML 3Page - SynSemi, Inc.

P4KE8.2CA Détails du produit

FEATURES :
* 400W surge capability at 1ms
* Excellent clamping capability
* Low zener impedance
* Fast response time : typically less then 1.0 ps from 0 volt to VBR(min.)
* Typical IR less then 1mA above 10V




Numéro de pièce similaire - P4KE8.2CA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
P4KE8.2CA PANJIT-P4KE8.2CA Datasheet
169Kb / 6P
   GLASS PASSIVATED JUNCTION TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR(VOLTAGE - 6.8 TO 440 Volts 400 Watt Peak Power 1.0 Watt Steady State)
logo
SeCoS Halbleitertechnol...
P4KE8.2CA SECOS-P4KE8.2CA Datasheet
334Kb / 3P
   400 Peak Power
logo
Littelfuse
P4KE8.2CA LITTELFUSE-P4KE8.2CA Datasheet
145Kb / 5P
   Transient Voltage Suppression Diodes
logo
RFE international
P4KE8.2CA RFE-P4KE8.2CA Datasheet
333Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
2011.10.03
logo
Shenzhen Luguang Electr...
P4KE8.2CA LUGUANG-P4KE8.2CA Datasheet
411Kb / 4P
   400 Watts Transient Voltage Suppressor Diodes
More results


Description similaire - P4KE8.2CA

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Sensitron
DLZ5 SENSITRON-DLZ5_08 Datasheet
64Kb / 3P
   Transient Voltage Suppressor / Data Line Transient Suppressor
logo
EIC discrete Semiconduc...
P4KE EIC-P4KE Datasheet
51Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
P6KE EIC-P6KE Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
SA50 EIC-SA50 Datasheet
52Kb / 4P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
Micro Commercial Compon...
SMDA03C-7 MCC-SMDA03C-7 Datasheet
131Kb / 2P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
logo
New Jersey Semi-Conduct...
15KP58C NJSEMI-15KP58C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP64C NJSEMI-15KP64C Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP26CA NJSEMI-15KP26CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
30KP350C NJSEMI-30KP350C Datasheet
395Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
15KP220CA NJSEMI-15KP220CA Datasheet
481Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
1.5KE11 NJSEMI-1.5KE11 Datasheet
906Kb / 3P
   TRANSIENT VOLTAGE SUPPRESSOR
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com