Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2SK1273 Fiches technique (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1273 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
No de pièce 2SK1273
Télécharger  2SK1273 Télécharger

Taille du fichier   44.76 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description MOS Field Effect Transistor

2SK1273 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2SK1273 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce 2SK1273
Télécharger  2SK1273 Click to download

Taille du fichier   44.76 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description MOS Field Effect Transistor

2SK1273 Fiches technique (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1273 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

2SK1273 Détails du produit

Features

• Directly driver by Ics having a 5V power source.

• Has low on-satate resistance

   RDS(on)=1.00 MAX.@VGS=4.0V,ID=0.5A

   RDS(on)=0.65 MAX.@VGS=10V,ID=0.5A

• Not necessary to consider driving current because of its high input impedance.

• Possible to reduce the number of parts by omitting the biasresistor.



 




Numéro de pièce similaire - 2SK1273

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK1273 NEC-2SK1273 Datasheet
356Kb / 6P
   N-CHANNEL MOS FET FOR HIGH SPEED SWITCHING
2SK1273 NEC-2SK1273 Datasheet
39Kb / 2P
   Field Effect Transistor
logo
VBsemi Electronics Co.,...
2SK1273 VBSEMI-2SK1273 Datasheet
1Mb / 8P
   N-Channel 0-V (D-S) MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
2SK1273 RENESAS-2SK1273 Datasheet
573Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
1991
logo
Guangdong Kexin Industr...
2SK1273 KEXIN-2SK1273_15 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - 2SK1273

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
2SK815 NEC-2SK815 Datasheet
176Kb / 4P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP36P04KDG NEC-NP36P04KDG Datasheet
189Kb / 7P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ624 NEC-2SJ624 Datasheet
71Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SJ603 NEC-2SJ603 Datasheet
79Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Renesas Technology Corp
NP180N04TUK RENESAS-NP180N04TUK_15 Datasheet
253Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
2SK3353 RENESAS-2SK3353_15 Datasheet
224Kb / 10P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP60N04VUK RENESAS-NP60N04VUK Datasheet
110Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP89N055PUK RENESAS-NP89N055PUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP90N04VUK RENESAS-NP90N04VUK Datasheet
111Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N04TUK RENESAS-NP160N04TUK Datasheet
235Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
NP160N055TUK RENESAS-NP160N055TUK Datasheet
112Kb / 8P
   MOS FIELD EFFECT TRANSISTOR
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com