Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FQA36P15 Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FQA36P15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FQA36P15
Télécharger  FQA36P15 Télécharger

Taille du fichier   869.64 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 150V P-Channel MOSFET

FQA36P15 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FQA36P15 Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FQA36P15
Télécharger  FQA36P15 Click to download

Taille du fichier   869.64 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description 150V P-Channel MOSFET

FQA36P15 Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FQA36P15 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FQA36P15 Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - FQA36P15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
FQA36P15 ISC-FQA36P15 Datasheet
363Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - FQA36P15

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
FQA36P15 FAIRCHILD-FQA36P15 Datasheet
658Kb / 8P
   150V P-Channel MOSFET
logo
TECH PUBLIC Electronics...
SI2325DS TECHPUBLIC-SI2325DS Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
DONGGUAN YOU FENG WEI E...
YFW2P15MI YFWDIODE-YFW2P15MI Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AMJ YFWDIODE-YFW7P15AMJ Datasheet
5Mb / 6P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
YFW7P15AD YFWDIODE-YFW7P15AD Datasheet
2Mb / 5P
   -150V P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE MOSFET
Re v:2021Y1
logo
TECH PUBLIC Electronics...
FDN86265P-TP TECHPUBLIC-FDN86265P-TP Datasheet
1Mb / 3P
   -150V,P-Channel Power Trench MOSFET
logo
First Silicon Co., Ltd
FTK02P15S FS-FTK02P15S Datasheet
689Kb / 5P
   -150V P-Channel MOSFETs
logo
Intersil Corporation
RFP10P15 INTERSIL-RFP10P15 Datasheet
305Kb / 5P
   -10A, -150V, 0.500 Ohm, P-Channel Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FQB14N15 FAIRCHILD-FQB14N15 Datasheet
788Kb / 9P
   150V N-Channel MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com