Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

FDP13N50F Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

FDP13N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce FDP13N50F
Télécharger  FDP13N50F Télécharger

Taille du fichier   621.07 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓

FDP13N50F Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
FDP13N50F Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce FDP13N50F
Télécharger  FDP13N50F Click to download

Taille du fichier   621.07 Kbytes
Page   9 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓

FDP13N50F Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

FDP13N50F Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor FDP13N50F Datasheet HTML 9Page - Fairchild Semiconductor

FDP13N50F Détails du produit

Description
These N-Channel enhancement mode power field effect transistors are produced using Fairchild’s proprietary, planar stripe, DMOS technology.
This advanced technology has been especially tailored to minimize on-state resistance, provide superior switching performance, and withstand high energy pulse in the avalanche and commutation mode. These devices are well suited for high efficient switched mode power supplies and active power factor correction.

Features
• RDS(on) = 0.42Ω ( Typ.)@ VGS = 10V, ID = 6A
• Low gate charge ( Typ. 30nC)
• Low Crss ( Typ. 14.5pF)
• Fast switching
• 100% avalanche tested
• Improved dv/dt capability
• RoHS compliant




Numéro de pièce similaire - FDP13N50F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Inchange Semiconductor ...
FDP13N50F ISC-FDP13N50F Datasheet
332Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
logo
Fairchild Semiconductor
FDP13N50F FAIRCHILD-FDP13N50F_12 Datasheet
414Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓
More results


Description similaire - FDP13N50F

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
FDP13N50F FAIRCHILD-FDP13N50F_12 Datasheet
414Kb / 9P
   N-Channel MOSFET 500V, 12A, 0.54廓
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOT12N50 AOSMD-AOT12N50 Datasheet
180Kb / 6P
   500V, 12A N-Channel MOSFET
AOB12N50 AOSMD-AOB12N50 Datasheet
262Kb / 6P
   500V, 12A N-Channel MOSFET
AOW12N50 AOSMD-AOW12N50 Datasheet
287Kb / 6P
   500V, 12A N-Channel MOSFET
AOB12N50L AOSMD-AOB12N50L Datasheet
439Kb / 6P
   500V, 12A N-Channel MOSFET
logo
Unisonic Technologies
12N50_1112 UTC-12N50_1112 Datasheet
167Kb / 6P
   12A, 500V N-CHANNEL POWER MOSFET
logo
First Components Intern...
FMDT12N500 FCI-FMDT12N500 Datasheet
188Kb / 5P
   12A 500V N-Channel Polar HVTM Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
FDP12N50 FAIRCHILD-FDP12N50 Datasheet
381Kb / 10P
   N-Channel MOSFET 500V, 11.5A, 0.65廓
FDD5N50NZF FAIRCHILD-FDD5N50NZF Datasheet
304Kb / 8P
   N-Channel MOSFET 500V, 3.7A, 1.75廓
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com