Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

V23072-A1061-A303 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

V23072-A1061-A303 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce V23072-A1061-A303
Télécharger  V23072-A1061-A303 Télécharger

Taille du fichier   267.47 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description PCB relays Single relays Mini power relay K (open and sealed)

V23072-A1061-A303 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
V23072-A1061-A303 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce V23072-A1061-A303
Télécharger  V23072-A1061-A303 Click to download

Taille du fichier   267.47 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description PCB relays Single relays Mini power relay K (open and sealed)

V23072-A1061-A303 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics

V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics V23072-A1061-A303 Datasheet HTML 6Page - Tyco Electronics

V23072-A1061-A303 Détails du produit

Features
- 60% smaller volume than power relay K
- High switching capacity
- Small footprint, minimal space requirements

Typical applications
- Lamp control circuits
- Indicator control circuits
- Sunroof motors
- Window motors
- Immobilizers
- Central doorlock etc.
- Also available for 42 V applications




Numéro de pièce similaire - V23072-A1061-A303

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
V23076A1022C133 ETC2-V23076A1022C133 Datasheet
889Kb / 4P
   Limiting continuous current 45A
logo
Tyco Electronics
V23079 MACOM-V23079 Datasheet
716Kb / 11P
   P2 Relay
logo
TE Connectivity Ltd
V23079 TEC-V23079 Datasheet
1Mb / 7P
   Standard telecom relay
logo
Tyco Electronics
V23079-A1001-B301 MACOM-V23079-A1001-B301 Datasheet
716Kb / 11P
   P2 Relay
V23079-A1001-B301 MACOM-V23079-A1001-B301 Datasheet
1Mb / 14P
   P2 V23079 Relay
More results


Description similaire - V23072-A1061-A303

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
V23201 MACOM-V23201 Datasheet
420Kb / 5P
   Power Relay PK2 (THT ??THR) Single Relays PCB Relays
VKP-15H42 MACOM-VKP-15H42 Datasheet
228Kb / 6P
   PCB Relays Single Relays
Revised 6-2009
T72M MACOM-T72M Datasheet
132Kb / 5P
   PCB Relays / Single Relays
1393278-7 MACOM-1393278-7 Datasheet
653Kb / 4P
   Power Relay K (Open ??Sealed)
V23134 MACOM-V23134_12 Datasheet
738Kb / 4P
   Power Relay F4 Plug-in Mini ISO Relays Automotive Relays
V23234 MACOM-V23234 Datasheet
876Kb / 4P
   Power Relay B Plug-in Mini ISO Relays Automotive Relays
V23134 MACOM-V23134 Datasheet
474Kb / 6P
   Power Relay F4 / VF4 Plug-In Relays Mini ISO relays
logo
List of Unclassifed Man...
CMA3 ETC-CMA3 Datasheet
52Kb / 3P
   Kinds of single relays, power relays, Autimotive relays lays. Pc-board relays, plug-in relays, PCB relays, miniature relays
HRM-SDC5V ETC2-HRM-SDC5V Datasheet
283Kb / 5P
   PCB Power Relays
logo
Omron Electronics LLC
G9KA OMRON-G9KA Datasheet
225Kb / 5P
   PCB Power Relays
0722/0221
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com