Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

6MBI100U2B-060 Fiches technique (PDF) - Fuji Electric

6MBI100U2B-060 Datasheet PDF - Fuji Electric
No de pièce 6MBI100U2B-060
Télécharger  6MBI100U2B-060 Télécharger

Taille du fichier   117.5 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FUJI [Fuji Electric]
Site Internet  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric
Description IGBT MODULE (U series) 600V / 100A

6MBI100U2B-060 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
6MBI100U2B-060 Datasheet PDF - Fuji Electric

No de pièce 6MBI100U2B-060
Télécharger  6MBI100U2B-060 Click to download

Taille du fichier   117.5 Kbytes
Page   6 Pages
Fabricant  FUJI [Fuji Electric]
Site Internet  http://www.fujielectric.co.jp/eng/fdt/scd
Logo FUJI - Fuji Electric
Description IGBT MODULE (U series) 600V / 100A

6MBI100U2B-060 Fiches technique (HTML) - Fuji Electric

6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 1Page - Fuji Electric 6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 2Page - Fuji Electric 6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 3Page - Fuji Electric 6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 4Page - Fuji Electric 6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 5Page - Fuji Electric 6MBI100U2B-060 Datasheet HTML 6Page - Fuji Electric



Numéro de pièce similaire - 6MBI100U2B-060

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fuji Electric
6MBI100U4B-120 FUJI-6MBI100U4B-120 Datasheet
466Kb / 13P
   IGBT MODULE
6MBI100U4B-170 FUJI-6MBI100U4B-170 Datasheet
467Kb / 13P
   IGBT MODULE
logo
List of Unclassifed Man...
6MBI100UB-120 ETC2-6MBI100UB-120 Datasheet
123Kb / 5P
   IGBT Module U-Series 1200V / 100A 6 in one-package
logo
Fuji Electric
6MBI100UC-120 FUJI-6MBI100UC-120 Datasheet
128Kb / 5P
   1200V / 100A 6 in one-package
More results


Description similaire - 6MBI100U2B-060

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fuji Electric
7MBR100U2B060 FUJI-7MBR100U2B060 Datasheet
156Kb / 7P
   IGBT MODULE (U series) 600V / 100A / PIM
logo
Littelfuse
MG06100S-BR1MM LITTELFUSE-MG06100S-BR1MM Datasheet
1Mb / 6P
   600V 100A IGBT Module
logo
MacMic
MMG100S060B6EN MACMIC-MMG100S060B6EN Datasheet
426Kb / 5P
   600V 100A IGBT Module
MMG100S060B6TC MACMIC-MMG100S060B6TC Datasheet
355Kb / 6P
   600V 100A IGBT Module
logo
Littelfuse
MG06100S-BN4MM LITTELFUSE-MG06100S-BN4MM Datasheet
1Mb / 5P
   600V 100A IGBT Module
logo
MacMic
MMG100HB060B6EN MACMIC-MMG100HB060B6EN Datasheet
313Kb / 6P
   600V 100A IGBT Module
logo
Nihon Inter Electronics...
PRHMB100A6A NIEC-PRHMB100A6A Datasheet
112Kb / 3P
   IGBT MODULE Chopper 100A 600V
PRHMB100A6 NIEC-PRHMB100A6 Datasheet
112Kb / 3P
   IGBT MODULE Chopper 100A 600V
PDMB100A6 NIEC-PDMB100A6 Datasheet
110Kb / 3P
   IGBT MODULE Dual 100A 600V
PCHMB100A6 NIEC-PCHMB100A6 Datasheet
111Kb / 3P
   IGBT MODULE Chopper 100A 600V
More results




À propos de Fuji Electric


Fuji Electric est une entreprise japonaise spécialisée dans la fabrication d'équipements électriques et électroniques.
L'entreprise a été fondée en 1923 et a son siège à Tokyo, au Japon.
Fuji Electric propose une large gamme de produits, notamment des équipements électroniques électriques, des équipements d'automatisation industrielle, etc.
L'entreprise est connue pour son expertise dans l'électronique de puissance et la gestion de l'énergie, ainsi que ses technologies innovantes dans les domaines des véhicules électriques, des énergies renouvelables et des solutions de réseau intelligent.
Fuji Electric a des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs besoins et besoins spécifiques.
En plus de ses produits industriels et commerciaux, Fuji Electric fournit également une gamme de produits et de solutions pour les applications de consommation et résidentielles, telles que les systèmes de climatisation, les appareils électroménagers et les systèmes de sécurité domestique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com