Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BZX55-C3V6 Fiches technique (PDF) - Pan Jit International Inc.

BZX55-C3V6 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.
No de pièce BZX55-C3V6
Télécharger  BZX55-C3V6 Télécharger

Taille du fichier   126.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description AXIAL LEAD ZENER DIODES

BZX55-C3V6 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BZX55-C3V6 Datasheet PDF - Pan Jit International Inc.

No de pièce BZX55-C3V6
Télécharger  BZX55-C3V6 Click to download

Taille du fichier   126.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  PANJIT [Pan Jit International Inc.]
Site Internet  http://www.panjit.com.tw
Logo PANJIT - Pan Jit International Inc.
Description AXIAL LEAD ZENER DIODES

BZX55-C3V6 Fiches technique (HTML) - Pan Jit International Inc.

BZX55-C3V6 Datasheet HTML 1Page - Pan Jit International Inc. BZX55-C3V6 Datasheet HTML 2Page - Pan Jit International Inc. BZX55-C3V6 Datasheet HTML 3Page - Pan Jit International Inc. BZX55-C3V6 Datasheet HTML 4Page - Pan Jit International Inc.

BZX55-C3V6 Détails du produit

FEATURES
• Planar Die construction
• 500mW Power Dissipation
• Ideally Suited for Automated Assembly Processes
• Both normal and Pb free product are available :
    Normal : 80~95% Sn, 5~20% Pb
    Pb free: 98.5% Sn above




Numéro de pièce similaire - BZX55-C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
General Semiconductor
BZX55-C3V6 GE-BZX55-C3V6 Datasheet
298Kb / 6P
   ZENER DIODES
logo
Micro Commercial Compon...
BZX55-C3V6 MCC-BZX55-C3V6 Datasheet
154Kb / 3P
   500 mWatt Zener Diode 2.42 to 47 Volts
logo
Taiwan Semiconductor Co...
BZX55-C3V6 TSC-BZX55-C3V6 Datasheet
73Kb / 3P
   500mW Zener Diode
logo
GOOD-ARK Electronics
BZX55-C3V6 GOOD-ARK-BZX55-C3V6 Datasheet
316Kb / 7P
   Zener Diodes
logo
New Jersey Semi-Conduct...
BZX55-C3V6 NJSEMI-BZX55-C3V6 Datasheet
178Kb / 2P
   ZENER DIODES
More results


Description similaire - BZX55-C3V6

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Pan Jit International I...
GDZ2.0 PANJIT-GDZ2.0 Datasheet
66Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Weitron Technology
BZX85C WEITRON-BZX85C Datasheet
870Kb / 4P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0_08 Datasheet
92Kb / 4P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
2EZ5.6D5 ANOVA-2EZ5.6D5 Datasheet
245Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
BZX55C2V4 PANJIT-BZX55C2V4 Datasheet
80Kb / 3P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
1N4728A ANOVA-1N4728A Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
1N5919B ANOVA-1N5919B Datasheet
240Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Pan Jit International I...
GDZJ2.0 PANJIT-GDZJ2.0 Datasheet
146Kb / 5P
   AXIAL LEAD ZENER DIODES
logo
Anova Technologies CO.,...
3EZ5.6D5 ANOVA-3EZ5.6D5 Datasheet
251Kb / 3P
   Axial Lead Zener Diodes
logo
Weitron Technology
1N4728A WEITRON-1N4728A_10 Datasheet
2Mb / 4P
   Axial Lead Zener Diodes
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com