Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MAPL-000817-015CPC-072706 Fiches technique (PDF) - Tyco Electronics

MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet PDF - Tyco Electronics
No de pièce MAPL-000817-015CPC-072706
Télécharger  MAPL-000817-015CPC-072706 Télécharger

Taille du fichier   199.33 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 800-1700 MHz, 15W, 26V

MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet PDF - Tyco Electronics

No de pièce MAPL-000817-015CPC-072706
Télécharger  MAPL-000817-015CPC-072706 Click to download

Taille du fichier   199.33 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  MACOM [Tyco Electronics]
Site Internet  http://www.macom.com
Logo MACOM - Tyco Electronics
Description RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 800-1700 MHz, 15W, 26V

MAPL-000817-015CPC-072706 Fiches technique (HTML) - Tyco Electronics

MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet HTML 1Page - Tyco Electronics MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet HTML 2Page - Tyco Electronics MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet HTML 3Page - Tyco Electronics MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet HTML 4Page - Tyco Electronics MAPL-000817-015CPC-072706 Datasheet HTML 5Page - Tyco Electronics

MAPL-000817-015CPC-072706 Détails du produit

Features
• Designed for broadband commercial applications up to 1.7GHz
• High Gain, High Efficiency and High Linearity
• Typical P1dB performance at 960MHz, 26Vdc, CW
    • Typical Power Output: 16.5W
    • Gain: 17.0dB
    • Efficiency: 50%
    • 10:1 VSWR Ruggedness at 15W, 26Vdc, 960MHz




Numéro de pièce similaire - MAPL-000817-015CPC-072706

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPL-000817-015CPC MA-COM-MAPL-000817-015CPC Datasheet
140Kb / 6P
   LDMOS RF Line Power FET Transistor 15 W , 800-1700 MHz, 26V
More results


Description similaire - MAPL-000817-015CPC-072706

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Tyco Electronics
MAPL-000817-015C00 MACOM-MAPL-000817-015C00 Datasheet
246Kb / 8P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 800-1700 MHz, 15W, 26V
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAPL-000817-015CPC MA-COM-MAPL-000817-015CPC Datasheet
140Kb / 6P
   LDMOS RF Line Power FET Transistor 15 W , 800-1700 MHz, 26V
logo
Tyco Electronics
MAPLST1900-060CF MACOM-MAPLST1900-060CF Datasheet
234Kb / 5P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 1890 - 1925 MHz, 60W, 26V
MAPLST0810-030CF-05-2004 MACOM-MAPLST0810-030CF-05-2004 Datasheet
137Kb / 4P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 865 - 960 MHz, 30W, 26V
MAPLST0810-030CF MACOM-MAPLST0810-030CF Datasheet
137Kb / 4P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 865 - 960 MHz, 30W, 26V
MAPLST1820-030CF MACOM-MAPLST1820-030CF Datasheet
181Kb / 5P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 1800 - 2000 MHz, 30W, 26V
MAPLST1820-090CF MACOM-MAPLST1820-090CF Datasheet
129Kb / 4P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 1800 - 2000 MHz, 90W, 26V
MAPLST1900-030CF MACOM-MAPLST1900-030CF Datasheet
236Kb / 5P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 1890 - 1925 MHz, 30W, 26V
MAPLST0810-045CF MACOM-MAPLST0810-045CF Datasheet
136Kb / 4P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 865 - 960 MHz, 45W, 26V
MAPLST0810-045CF MACOM-MAPLST0810-045CF Datasheet
136Kb / 4P
   RF Power Field Effect Transistor LDMOS, 865 - 960 MHz, 45W, 26V
More results




À propos de Tyco Electronics


Tyco Electronics était l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques, de solutions réseau et de systèmes sans fil. La société a été initialement créée en 1999 sous le nom de Tyco International et a ensuite été rebaptisée Tyco Electronics en 2007. Tyco Electronics avait une présence mondiale, avec des opérations dans plus de 50 pays et une main-d'œuvre d'environ 20 000 employés.

La société a fourni une large gamme de produits et services, notamment des connecteurs, des relais, des solutions de gestion de l'alimentation, des dispositifs de protection de circuit et d'autres composants électroniques pour une variété d'industries, notamment l'automobile, les communications, l'électronique médicale, industrielle et grand public. Tyco Electronics était connu pour son accent sur la qualité, la fiabilité et l'innovation, et a été reconnu comme un leader dans l'industrie de l'électronique.

En 2012, Tyco Electronics a été acquis par TE Connectivity, l'un des principaux fournisseurs de solutions de connectivité et de capteurs. L'acquisition a aidé la connectivité à étendre son portefeuille de produits et ses offres dans l'industrie de l'électronique et renforcer davantage sa position sur le marché. Tyco Electronics est désormais une filiale de TE Connectivity et continue de fournir des produits et services de haute qualité à ses clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com