Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

ISL9V5036S3S Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

ISL9V5036S3S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce ISL9V5036S3S_04
Télécharger  ISL9V5036S3S Télécharger

Taille du fichier   173.92 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description EcoSPARKTM 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT

ISL9V5036S3S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
ISL9V5036S3S Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce ISL9V5036S3S_04
Télécharger  ISL9V5036S3S Click to download

Taille du fichier   173.92 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description EcoSPARKTM 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT

ISL9V5036S3S Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor ISL9V5036S3S_04 Datasheet HTML 8Page - Fairchild Semiconductor



Numéro de pièce similaire - ISL9V5036S3S_04

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9V5036S3ST FAIRCHILD-ISL9V5036S3ST Datasheet
174Kb / 8P
   EcoSPARK 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
More results


Description similaire - ISL9V5036S3S_04

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
ISL9V5036S3S FAIRCHILD-ISL9V5036S3S Datasheet
206Kb / 8P
   EcoSPARKTM 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V5036P3 FAIRCHILD-ISL9V5036P3_11 Datasheet
354Kb / 7P
   EcoSPARK 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V3036D3S FAIRCHILD-ISL9V3036D3S_04 Datasheet
170Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V5036S3ST FAIRCHILD-ISL9V5036S3ST Datasheet
174Kb / 8P
   EcoSPARK 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V3036D3S FAIRCHILD-ISL9V3036D3S Datasheet
200Kb / 8P
   EcoSPARKTM 300mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
logo
ON Semiconductor
FGD2736G3-F085 ONSEMI-FGD2736G3-F085 Datasheet
932Kb / 9P
   EcoSPARKTM 3 270mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
August-2017, Rev. 2
logo
Fairchild Semiconductor
FGB3236 FAIRCHILD-FGB3236 Datasheet
583Kb / 10P
   FGB3236_F085 / FGI3236_F085 EcoSPARKTM 320mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V5036P3_F085 FAIRCHILD-ISL9V5036P3_F085 Datasheet
361Kb / 8P
   ISL9V5036S3S / ISL9V5036P3 / ISL9V5036S3 EcoSPARK 500mJ, 360V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V2040D3S FAIRCHILD-ISL9V2040D3S_04 Datasheet
165Kb / 8P
   EcoSPARKTM 200mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
ISL9V2040D3S FAIRCHILD-ISL9V2040D3S Datasheet
195Kb / 8P
   EcoSPARKTM 200mJ, 400V, N-Channel Ignition IGBT
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com