Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

IRLW630A Fiches technique (PDF) - Fairchild Semiconductor

IRLW630A Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor
No de pièce IRLW630A
Télécharger  IRLW630A Télécharger

Taille du fichier   226.75 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description ADVANCED POWER MOSFET

IRLW630A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
IRLW630A Datasheet PDF - Fairchild Semiconductor

No de pièce IRLW630A
Télécharger  IRLW630A Click to download

Taille du fichier   226.75 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  FAIRCHILD [Fairchild Semiconductor]
Site Internet  http://www.fairchildsemi.com
Logo FAIRCHILD - Fairchild Semiconductor
Description ADVANCED POWER MOSFET

IRLW630A Fiches technique (HTML) - Fairchild Semiconductor

IRLW630A Datasheet HTML 1Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 2Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 3Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 4Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 5Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 6Page - Fairchild Semiconductor IRLW630A Datasheet HTML 7Page - Fairchild Semiconductor

IRLW630A Détails du produit

BVDSS = 200 V
RDS(on) = 0.4Ω
ID = 9 A

FEATURES
♦ Avalanche Rugged Technology
♦ Rugged Gate Oxide Technology
♦ Lower Input Capacitance
♦ Improved Gate Charge
♦ Extended Safe Operating Area
♦ 150°C Operating Temperature
♦ Lower Leakage Current: 10µA (Max.) @ VDS = 200V
♦ Lower RDS(ON): 0.335Ω (Typ.)




Numéro de pièce similaire - IRLW630A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
International Rectifier
IRLW630A IRF-IRLW630A Datasheet
226Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
logo
Inchange Semiconductor ...
IRLW630A ISC-IRLW630A Datasheet
362Kb / 2P
   isc N-Channel MOSFET Transistor
More results


Description similaire - IRLW630A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
AUK corp
STK830F AUK-STK830F Datasheet
504Kb / 8P
   Advanced Power MOSFET
logo
Fairchild Semiconductor
SFR2955 FAIRCHILD-SFR2955 Datasheet
261Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSI2N80A FAIRCHILD-SSI2N80A Datasheet
264Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFZ24A FAIRCHILD-IRFZ24A Datasheet
221Kb / 7P
   ADVANCED POWER MOSFET
SSP5N80A FAIRCHILD-SSP5N80A Datasheet
253Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
IRFW550A FAIRCHILD-IRFW550A Datasheet
267Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFW9510 FAIRCHILD-SFW9510 Datasheet
229Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9024 FAIRCHILD-SFR9024 Datasheet
230Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9210F FAIRCHILD-SFR9210F Datasheet
257Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SFR9214 FAIRCHILD-SFR9214 Datasheet
311Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
SSH10N60A FAIRCHILD-SSH10N60A Datasheet
243Kb / 7P
   Advanced Power MOSFET
More results




À propos de Fairchild Semiconductor


Fairchild Semiconductor était une entreprise de semi-conducteurs pionniers qui a été fondée à la fin des années 1950.
L'entreprise était connue pour son innovation dans le développement du premier transistor commercial et pour ses contributions à l'avancement de la technologie de circuit intégré.
Fairchild est devenu l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs de puissance, de circuits intégrés de signal analogique et mixte et d'autres produits semi-conducteurs.
La société a été acquise par ON Semiconductor en 2016 et ses produits et technologies continuent d'être développés et vendus sous la marque ON Semiconductor.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com