Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC145446A Fiches technique (PDF) - Motorola, Inc

MC145446A Datasheet PDF - Motorola, Inc
No de pièce MC145446A
Télécharger  MC145446A Télécharger

Taille du fichier   267.85 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM WITH DTMF TRANSCEIVER

MC145446A Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC145446A Datasheet PDF - Motorola, Inc

No de pièce MC145446A
Télécharger  MC145446A Click to download

Taille du fichier   267.85 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  MOTOROLA [Motorola, Inc]
Site Internet  http://www.freescale.com
Logo MOTOROLA - Motorola, Inc
Description SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM WITH DTMF TRANSCEIVER

MC145446A Fiches technique (HTML) - Motorola, Inc

Back Button MC145446A Datasheet HTML 1Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 2Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 3Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 4Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 5Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 6Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 7Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 8Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 9Page - Motorola, Inc MC145446A Datasheet HTML 10Page - Motorola, Inc Next Button 

MC145446A Détails du produit

Single-Chip 300-Baud Modem with DTMF Transceiver

The MC145446A is a silicon gate CMOS frequency shift keying (FSK) modem intended for use with telemeter systems or remote control systems over the telephone network. It replaces the MC145446.
This device also includes a serial control interface and internal control and status registers that permit a CPU to exercise the following built–in features:

• Single 5 V Power Supply
• Compatible with CCITT V.21
• DTMF Generator and Receiver for All 16 Standard Digits
• Capable of Driving 0 dBm into a 600 Ω Load (VCC = 5 V)
• AGC (Auto Gain Control) Amplifier for DTMF Receiver
• Imprecise Call Progress Tone (400 Hz) Detector
• A Transmit Attenuator Programmable in 1 dB Steps
• 2100 Hz Answer Tone Generator
• Serial Control Interface
• Analog Loopback Configuration for Self Test
• Power–Down Mode, Less than 1 µA




Numéro de pièce similaire - MC145446A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442B MOTOROLA-MC145442B Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442BDW MOTOROLA-MC145442BDW Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
LANSDALE Semiconductor ...
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
MC145442BDW LANSDALE-MC145442BDW Datasheet
395Kb / 11P
   Single?밅hip 300?밄aud Modem
More results


Description similaire - MC145446A

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Motorola, Inc
MC145444 MOTOROLA-MC145444 Datasheet
165Kb / 12P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
LANSDALE Semiconductor ...
ML145442 LANSDALE-ML145442 Datasheet
800Kb / 11P
   Single-Chip 300-Baud Modem
logo
Motorola, Inc
MC145442B MOTOROLA-MC145442B Datasheet
113Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
MC145442 MOTOROLA-MC145442 Datasheet
227Kb / 12P
   SINGLE-CHIP 300-BAUD MODEM
logo
National Semiconductor ...
MM74HC943 NSC-MM74HC943 Datasheet
153Kb / 8P
   300 Baud Modem
74VHC943 NSC-74VHC943 Datasheet
179Kb / 12P
   300 Baud Modem (5V Supply)
logo
Radiometrix Ltd
CLX2 RADIOMETRIX-CLX2 Datasheet
174Kb / 6P
   19200 baud modem transceiver
logo
CML Microcircuits
FX409 CMLMICRO-FX409 Datasheet
289Kb / 6P
   1200 BAUD FFSK MODEM
logo
OKI electronic componet...
MSM6926 OKI-MSM6926 Datasheet
183Kb / 25P
   300 bps Single Chip FSK MODEM
logo
STMicroelectronics
TS7514 STMICROELECTRONICS-TS7514 Datasheet
170Kb / 19P
   PROGRAMMABLE V.23 MODEM WITH DTMF
More results




À propos de Motorola, Inc


Motorola, Inc. était une société américaine de télécommunications multinationales fondée en 1928. Elle était basée à Schaumburg, Illinois et était l'un des plus grands fournisseurs de téléphones portables, d'équipement de télécommunication et de semi-conducteurs. Tout au long de son histoire, Motorola était connue pour son innovation dans le domaine des télécommunications, notamment le développement du premier téléphone cellulaire disponible dans le monde, le Dynatac, et le premier pager à double sens au monde, le Pageboy.

En 2011, Motorola s'est divisée en deux sociétés distinctes: Motorola Mobility et Motorola Solutions. Motorola Mobility a ensuite été acquise par Google en 2012 et est maintenant une filiale de Lenovo. Motorola Solutions se concentre sur les solutions de sécurité publique et de communication commerciale et industrielle. La société propose une large gamme de produits, notamment des radios bidirectionnelles, des appareils informatiques mobiles et des équipements d'infrastructure réseau.

Motorola était l'un des pionniers de l'industrie du téléphone portable et a une riche histoire d'innovation et de progrès technologiques. L'héritage de l'entreprise se poursuit par le biais de ses filiales et sa technologie et ses produits continuent d'être utilisés dans le monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com