Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AO3423L Fiches technique (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO3423L Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No de pièce AO3423L
Télécharger  AO3423L Télécharger

Taille du fichier   126.51 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO3423L Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AO3423L Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No de pièce AO3423L
Télécharger  AO3423L Click to download

Taille du fichier   126.51 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO3423L Fiches technique (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AO3423L Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AO3423L Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AO3423L Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AO3423L Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors

AO3423L Détails du produit

General Description
The AO3423 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), low gate charge and operation with gate voltages as low as 2.5V. This device is suitable for use as a load switch or in PWM applications. It is ESD protected. Standard Product AO3423 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO3423L is a Green Product
ordering option. AO3423 and AO3423L are electrically identical.

Features
   VDS (V) = -20V
   ID = -2 A (VGS = -10V)
   RDS(ON) < 92mΩ (VGS = -10V)
   RDS(ON) < 118mΩ (VGS = -4.5V)
   RDS(ON) < 166mΩ (VGS = -2.5V)
   ESD Rating: 2000V HBM




Numéro de pièce similaire - AO3423L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO3423L AOSMD-AO3423L Datasheet
288Kb / 5P
   20V P-Channel MOSFET
More results


Description similaire - AO3423L

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AOD419 AOSMD-AOD419 Datasheet
119Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Chino-Excel Technology
CEM4435A CET-CEM4435A Datasheet
106Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CES2321 CET-CES2321 Datasheet
108Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED2303 CET-CED2303 Datasheet
140Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CED3423 CET-CED3423 Datasheet
258Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
logo
Diodes Incorporated
BSS84W DIODES-BSS84W_1 Datasheet
100Kb / 4P
   P-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30205 Rev. 9 - 2
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO6403 AOSMD-AO6403 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO6419 AOSMD-AO6419 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AO7413 AOSMD-AO7413 Datasheet
114Kb / 4P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
AOU403 AOSMD-AOU403 Datasheet
72Kb / 5P
   P-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




À propos de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) est une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (CI).
La société a été fondée en 1995 et a son siège social à San Jose, en Californie.
AOS fournit une large gamme de solutions de gestion de l'énergie pour les applications dans l'électronique grand public, l'informatique, les télécommunications et les systèmes industriels, entre autres.
L'entreprise est connue pour sa technologie de pointe et ses produits innovants, et elle a une forte réputation dans l'industrie des semi-conducteurs.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com