Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

XP132A0265SR Fiches technique (PDF) - Torex Semiconductor

XP132A0265SR Datasheet PDF - Torex Semiconductor
No de pièce XP132A0265SR
Télécharger  XP132A0265SR Télécharger

Taille du fichier   187.65 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TOREX [Torex Semiconductor]
Site Internet  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Description P-Channel Power MOS FET

XP132A0265SR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
XP132A0265SR Datasheet PDF - Torex Semiconductor

No de pièce XP132A0265SR
Télécharger  XP132A0265SR Click to download

Taille du fichier   187.65 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  TOREX [Torex Semiconductor]
Site Internet  http://www.torex.co.jp
Logo TOREX - Torex Semiconductor
Description P-Channel Power MOS FET

XP132A0265SR Fiches technique (HTML) - Torex Semiconductor

XP132A0265SR Datasheet HTML 1Page - Torex Semiconductor XP132A0265SR Datasheet HTML 2Page - Torex Semiconductor XP132A0265SR Datasheet HTML 3Page - Torex Semiconductor XP132A0265SR Datasheet HTML 4Page - Torex Semiconductor

XP132A0265SR Détails du produit

■ General Description

The XP132A0265SR is a P-Channel Power MOS FET with low on state resistance and ultra high-speed switching characteristics. Because high-speed switching is possible, the IC can be efficiently set thereby saving energy.

The small SOP-8 package makes high density mounting possible.



◆ P-Channel Power MOS FET

◆ DMOS Structure

◆ Low On-State Resistance: 0.065Ω (max)

◆ Ultra High-Speed Switching

◆ SOP-8 Package



■ Features

  Low on-state resistance : Rds(on)=0.065Ω(Vgs=-5V)

                                 : Rds(on)=0.12Ω(Vgs=-2.5V)

  Ultra high-speed switching

  Operational Voltage : -2.5V

  High density mounting : SOP-8



■ Applications

● Notebook PCs

● Cellular and portable phones

● On-board power supplies

● Li-ion battery systems



 




Numéro de pièce similaire - XP132A0265SR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Torex Semiconductor
XP132A01A0SR TOREX-XP132A01A0SR Datasheet
164Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
XP132A0340SR TOREX-XP132A0340SR Datasheet
177Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
More results


Description similaire - XP132A0265SR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Torex Semiconductor
XP134A11A1SR TOREX-XP134A11A1SR Datasheet
61Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
XP134A02A1SR TOREX-XP134A02A1SR Datasheet
154Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
XP132A0340SR TOREX-XP132A0340SR Datasheet
177Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
XP134A1275SR TOREX-XP134A1275SR Datasheet
156Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
XP132A01A0SR TOREX-XP132A01A0SR Datasheet
164Kb / 4P
   P-Channel Power MOS FET
logo
Renesas Technology Corp
2SJ599 RENESAS-2SJ599_15 Datasheet
244Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PDG RENESAS-NP100P04PDG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
NP100P04PLG RENESAS-NP100P04PLG_15 Datasheet
300Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
2SJ673 RENESAS-2SJ673_15 Datasheet
288Kb / 10P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
PA2717AGR RENESAS-PA2717AGR_15 Datasheet
274Kb / 9P
   SWITCHING P-CHANNEL POWER MOS FET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com