Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AO4410 Fiches technique (PDF) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4410 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors
No de pièce AO4410
Télécharger  AO4410 Télécharger

Taille du fichier   110.46 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4410 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AO4410 Datasheet PDF - Alpha & Omega Semiconductors

No de pièce AO4410
Télécharger  AO4410 Click to download

Taille du fichier   110.46 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  AOSMD [Alpha & Omega Semiconductors]
Site Internet  http://www.aosmd.com
Logo AOSMD - Alpha & Omega Semiconductors
Description N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor

AO4410 Fiches technique (HTML) - Alpha & Omega Semiconductors

AO4410 Datasheet HTML 1Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4410 Datasheet HTML 2Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4410 Datasheet HTML 3Page - Alpha & Omega Semiconductors AO4410 Datasheet HTML 4Page - Alpha & Omega Semiconductors

AO4410 Détails du produit

General Description
The AO4410 uses advanced trench technology to provide excellent RDS(ON), shoot-through immunity, body diode characteristics and ultra-low gate resistance. This device is ideally suited for use as a low side switch in Notebook CPU core power conversion. Standard product AO4410 is Pb-free (meets ROHS & Sony 259 specifications). AO4410L is a Green Product ordering option. AO4410 and AO4410L are electrically identical.

Features
    VDS(V) = 30V
    ID= 18A (VGS= 10V)
    RDS(ON) < 5.5mΩ(VGS= 10V)
    RDS(ON)< 6.2mΩ(VGS= 4.5V)




Numéro de pièce similaire - AO4410

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Alpha & Omega Semicondu...
AO4410 AOSMD-AO4410 Datasheet
185Kb / 5P
   30V N-Channel MOSFET
logo
shenzhen wanhexing Elec...
AO4410 WHXPCB-AO4410 Datasheet
2Mb / 5P
   30V N-Channel MOSFET
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4410 KEXIN-AO4410 Datasheet
1Mb / 4P
   N-Channel MOSFET
logo
VBsemi Electronics Co.,...
AO4410 VBSEMI-AO4410 Datasheet
1Mb / 9P
   N-Channel 30-V (D-S) MOSFET
logo
Guangdong Youtai Semico...
AO4410 UMW-AO4410 Datasheet
1Mb / 6P
   N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - AO4410

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Diodes Incorporated
BS870 DIODES-BS870 Datasheet
63Kb / 2P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11302 Rev. G-2
BSS123W DIODES-BSS123W Datasheet
67Kb / 3P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS30368 Rev. 2 - 2
DT453N DIODES-DT453N Datasheet
73Kb / 4P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
DS11608 Rev. C-4
logo
NXP Semiconductors
BSH121 PHILIPS-BSH121 Datasheet
297Kb / 13P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-14 August 2000
PH8230 PHILIPS-PH8230 Datasheet
214Kb / 12P
   N-channel enhancement mode field-effect transistor
Rev. 01-23 June 2003
logo
Unisonic Technologies
2N7002 UTC-2N7002 Datasheet
148Kb / 6P
   N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE FIELD EFFECT TRANSISTOR
logo
Chino-Excel Technology
CEP13N10 CET-CEP13N10 Datasheet
98Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP50N06 CET-CEP50N06 Datasheet
391Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP65A3 CET-CEP65A3 Datasheet
101Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP80N75 CET-CEP80N75 Datasheet
400Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
CEP658N CET-CEP658N Datasheet
491Kb / 4P
   N-Channel Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results




À propos de Alpha & Omega Semiconductors


Alpha & Omega Semiconductors (AOS) est une société mondiale de semi-conducteurs spécialisée dans la conception et la fabrication de circuits intégrés de gestion de l'alimentation (CI).
La société a été fondée en 1995 et a son siège social à San Jose, en Californie.
AOS fournit une large gamme de solutions de gestion de l'énergie pour les applications dans l'électronique grand public, l'informatique, les télécommunications et les systèmes industriels, entre autres.
L'entreprise est connue pour sa technologie de pointe et ses produits innovants, et elle a une forte réputation dans l'industrie des semi-conducteurs.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com