Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

AN1393 Fiches technique (PDF) - Panasonic Semiconductor

AN1393 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor
No de pièce AN1393
Télécharger  AN1393 Télécharger

Taille du fichier   29.89 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description Dual Comparators

AN1393 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
AN1393 Datasheet PDF - Panasonic Semiconductor

No de pièce AN1393
Télécharger  AN1393 Click to download

Taille du fichier   29.89 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  PANASONIC [Panasonic Semiconductor]
Site Internet  http://www.panasonic.com/industrial/
Logo PANASONIC - Panasonic Semiconductor
Description Dual Comparators

AN1393 Fiches technique (HTML) - Panasonic Semiconductor

AN1393 Datasheet HTML 1Page - Panasonic Semiconductor AN1393 Datasheet HTML 2Page - Panasonic Semiconductor AN1393 Datasheet HTML 3Page - Panasonic Semiconductor

AN1393 Détails du produit

■ Overview

The AN1393 (AN6914) and the AN1393S (AN6914S) are dual (voltage) comparators with wide range of operating supply valtage.





■Features

• Wide range of operating voltages

    Single supply:2 to 36V

   Dual supply:±1 to ±18V

• Low circuit current:0.6mA typ.

• Wide range of common-mode input voltages :0V to VCC–1.5V (single supply)

• Open collector output




Numéro de pièce similaire - AN1393

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
List of Unclassifed Man...
AN1393 ETC2-AN1393 Datasheet
2Mb / 31P
   SEMICONDUCTORS
More results


Description similaire - AN1393

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Ceramate Technical
CO393 CERAMATE-CO393 Datasheet
95Kb / 4P
   Dual comparators
logo
Renesas Technology Corp
HA17393B RENESAS-HA17393B_15 Datasheet
303Kb / 10P
   Dual Comparators
logo
Panasonic Semiconductor
AN6913 PANASONIC-AN6913 Datasheet
30Kb / 3P
   Dual Comparators
logo
Renesas Technology Corp
HA17903A RENESAS-HA17903A Datasheet
103Kb / 9P
   Dual Comparators
logo
Rohm
BA10393 ROHM-BA10393 Datasheet
52Kb / 4P
   Dual comparators
logo
Renesas Technology Corp
HA17393A RENESAS-HA17393A_15 Datasheet
130Kb / 11P
   Dual Comparators
HA17903A RENESAS-HA17903A_15 Datasheet
130Kb / 11P
   Dual Comparators
HA17393A RENESAS-HA17393A Datasheet
102Kb / 9P
   Dual Comparators
HA17393B RENESAS-HA17393B Datasheet
119Kb / 8P
   Dual Comparators
logo
Texas Instruments
LM193-MIL TI1-LM193-MIL Datasheet
329Kb / 16P
[Old version datasheet]   Dual Differential Comparators
More results




À propos de Panasonic Semiconductor


Panasonic Semiconductor est une filiale de Panasonic Corporation, une société d'électronique japonaise.
Panasonic Semiconductor fournit une large gamme de produits, notamment des microcontrôleurs, des capteurs, des circuits intégrés de gestion de l'alimentation et d'autres composants électroniques pour diverses applications sur les marchés automobiles, industriels et consommateurs.
La société est connue pour son accent sur la qualité et la fiabilité, et ses produits sont largement utilisés dans la gestion de l'alimentation, l'éclairage et d'autres applications.
Panasonic Semiconductor a des opérations dans plusieurs pays et est l'un des principaux fournisseurs de composants électroniques dans la région Asie-Pacifique.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com