Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

UF4001 Fiches technique (PDF) - Semikron International

UF4001 Datasheet PDF - Semikron International
No de pièce UF4001
Télécharger  UF4001 Télécharger

Taille du fichier   113.21 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Description Ultrafast silicon rectifier diode

UF4001 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
UF4001 Datasheet PDF - Semikron International

No de pièce UF4001
Télécharger  UF4001 Click to download

Taille du fichier   113.21 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SEMIKRON [Semikron International]
Site Internet  http://www.semikron.com
Logo SEMIKRON - Semikron International
Description Ultrafast silicon rectifier diode

UF4001 Fiches technique (HTML) - Semikron International

UF4001 Datasheet HTML 1Page - Semikron International UF4001 Datasheet HTML 2Page - Semikron International

UF4001 Détails du produit

Forward Current: 1 A
Reverse Voltage: 50 to 1200 V

Features
• Max. solder temperature: 260°C
• Plastic material has UL classification 94V-0




Numéro de pièce similaire - UF4001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Taiwan Semiconductor Co...
UF4001 TSC-UF4001 Datasheet
599Kb / 2P
   1.0 AMP. Glass Passivated High Efficient Rectifiers
logo
Won-Top Electronics
UF4001 WTE-UF4001 Datasheet
49Kb / 3P
   1.0A ULTRAFAST RECOVERY RECTIFIER
logo
DIYI Electronic Technol...
UF4001 DYELEC-UF4001 Datasheet
968Kb / 2P
   1.0 AMP. Ultra Fast Rectifiers
logo
Leshan Radio Company
UF4001 LRC-UF4001 Datasheet
289Kb / 7P
   Ultrafast Rectifiers Reverse Voltage 50 to 1000V Forward Current 1.0A
logo
Won-Top Electronics
UF4001 WTE-UF4001 Datasheet
56Kb / 4P
   1.0A ULTRAFAST DIODE
More results


Description similaire - UF4001

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NXP Semiconductors
BYT79-600 PHILIPS-BYT79-600_15 Datasheet
183Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
BYT79-600 NXP-BYT79-600 Datasheet
68Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01 - 16 October 2007
BYT79X-600 NXP-BYT79X-600 Datasheet
78Kb / 9P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-29 October 2007
BYV25D-600 NXP-BYV25D-600 Datasheet
73Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-29 July 2008
BYV25X-600 NXP-BYV25X-600 Datasheet
79Kb / 9P
   Rectifier diode, ultrafast
Rev. 01-12 August 2008
BYV29G-600 NXP-BYV29G-600 Datasheet
167Kb / 11P
   Ultrafast rectifier diode
Rev. 01-4 February 2010
logo
WeEn Semiconductors
BYT79X-600 WEEN-BYT79X-600 Datasheet
357Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
logo
NXP Semiconductors
BYV29B-600 NXP-BYV29B-600 Datasheet
208Kb / 12P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 01-11 August 2003
BYV29X-600 NXP-BYV29X-600 Datasheet
81Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
Rev. 02-4 September 2007
BYT79X-600 PHILIPS-BYT79X-600_15 Datasheet
187Kb / 10P
   Rectifier diode ultrafast
27 May 2015
More results




À propos de Semikron International


Semikron International GmbH est un fabricant allemand de composants électroniques de puissance, y compris les diodes, les thyristors et les modules de puissance.

La société a été fondée en 1951 et est depuis devenue un fournisseur leader de solutions électriques de puissance pour des applications dans des industries telles que les énergies renouvelables, l'automatisation industrielle et les véhicules électriques, entre autres.

Semikron a une présence mondiale auprès des filiales et des bureaux de vente dans de nombreux pays du monde.

L'entreprise est connue pour ses produits de haute qualité et ses solutions innovantes, et elle a une forte réputation dans l'industrie de l'électronique de puissance.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com