Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SBC8-680-322 Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation

SBC8-680-322 Datasheet PDF - Kemet Corporation
No de pièce SBC8-680-322
Télécharger  SBC8-680-322 Télécharger

Taille du fichier   77.04 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, SBC8, Power, 68 uH, 10%, 10mm

SBC8-680-322 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SBC8-680-322 Datasheet PDF - Kemet Corporation

No de pièce SBC8-680-322
Télécharger  SBC8-680-322 Click to download

Taille du fichier   77.04 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, SBC8, Power, 68 uH, 10%, 10mm

SBC8-680-322 Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation

SBC8-680-322 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

SBC8-680-322 Détails du produit

Overview
Ferrite power inductors are useful in various fields and suitable for DC/DC converters and noise filters.

Benefits
• Drum core construction
• Nickel-zinc (NiZn) ferrite core
• Magnetic non-shield type
• Operating temperature range of up to +105°C
• RoHS compliant

Applications
   Typical applications include LED lighting, xDSL modems, copying machines, flat TVs, smart meters, and power supplies.




Numéro de pièce similaire - SBC8-680-322

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
SBC8-680-322 NEC-SBC8-680-322 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC8-680-322 KEMET-SBC8-680-322 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


Description similaire - SBC8-680-322

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
SBC8-471-112 KEMET-SBC8-471-112 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 470 uH, 10%, 10mm
SBC8-682-311 KEMET-SBC8-682-311 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 6800 uH, 10%, 10mm
SBC8-151-202 KEMET-SBC8-151-202 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 150 uH, 10%, 10mm
SBC7-680-222 KEMET-SBC7-680-222 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC7, Power, 68 uH, 10%, 10mm
SBC8-103-251 KEMET-SBC8-103-251 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 0.01 H, 10%, 10mm
SBC4-680-122 KEMET-SBC4-680-122 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 68 uH, 10%, 5.5mm
SBC3-680-112 KEMET-SBC3-680-112 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC3, Power, 68 uH, 10%, 5.5mm
SBC9-680-152 KEMET-SBC9-680-152 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC9, Power, 68 uH, 10%, 8.5mm
SBC8-6R8-862 KEMET-SBC8-6R8-862 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC8, Power, 6800 nH, 20%, 10mm
L1210R680KDWIT KEMET-L1210R680KDWIT Datasheet
54Kb / 1P
   KEMET, L-DWI, Power, 68 uH, 10%
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com