Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SBC4-3R3-642 Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation

SBC4-3R3-642 Datasheet PDF - Kemet Corporation
No de pièce SBC4-3R3-642
Télécharger  SBC4-3R3-642 Télécharger

Taille du fichier   77.03 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, SBC4, Power, 3300 nH, 20%, 5.5mm

SBC4-3R3-642 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SBC4-3R3-642 Datasheet PDF - Kemet Corporation

No de pièce SBC4-3R3-642
Télécharger  SBC4-3R3-642 Click to download

Taille du fichier   77.03 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, SBC4, Power, 3300 nH, 20%, 5.5mm

SBC4-3R3-642 Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation

SBC4-3R3-642 Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation

SBC4-3R3-642 Détails du produit

Overview
Ferrite power inductors are useful in various fields and suitable for DC/DC converters and noise filters.

Benefits
• Drum core construction
• Nickel-zinc (NiZn) ferrite core
• Magnetic non-shield type
• Operating temperature range of up to +105°C
• RoHS compliant

Applications
   Typical applications include LED lighting, xDSL modems, copying machines, flat TVs, smart meters, and power supplies.




Numéro de pièce similaire - SBC4-3R3-642

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
NEC
SBC4-3R3-642 NEC-SBC4-3R3-642 Datasheet
2Mb / 104P
   Power Inductors
logo
Kemet Corporation
SBC4-3R3-642 KEMET-SBC4-3R3-642 Datasheet
509Kb / 12P
   Conformally Coated SBC Coils
More results


Description similaire - SBC4-3R3-642

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
SBC4-1R5-712 KEMET-SBC4-1R5-712 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 1500 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-1R0-742 KEMET-SBC4-1R0-742 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 1000 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-2R7-662 KEMET-SBC4-2R7-662 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 2700 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-4R7-582 KEMET-SBC4-4R7-582 Datasheet
77Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 4700 nH, 20%, 5.5mm
SBC4-100-292 KEMET-SBC4-100-292 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 10 uH, 20%, 5.5mm
SBC4-220-202 KEMET-SBC4-220-202 Datasheet
76Kb / 1P
   KEMET, SBC4, Power, 22 uH, 20%, 5.5mm
MPX1D0618L3R3 KEMET-MPX1D0618L3R3 Datasheet
69Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0624L3R3 KEMET-MPX1D0624L3R3 Datasheet
79Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0630L3R3 KEMET-MPX1D0630L3R3 Datasheet
70Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
MPX1D0650L3R3 KEMET-MPX1D0650L3R3 Datasheet
70Kb / 1P
   KEMET, MPX, Power, 3300 nH, 20%
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com