Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QOB220H35 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QOB220H35 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QOB220H35
Télécharger  QOB220H35 Télécharger

Taille du fichier   124.45 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg

QOB220H35 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QOB220H35 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QOB220H35
Télécharger  QOB220H35 Click to download

Taille du fichier   124.45 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg

QOB220H35 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QOB220H35 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB220H35 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QOB220H35

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB220H SCHNEIDER-QOB220H Datasheet
143Kb / 3P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB220H1021 SCHNEIDER-QOB220H1021 Datasheet
127Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, Shunt Trip
More results


Description similaire - QOB220H35

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB22035 SCHNEIDER-QOB22035 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB21035 SCHNEIDER-QOB21035 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 10 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB220VH35 SCHNEIDER-QOB220VH35 Datasheet
125Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB24535 SCHNEIDER-QOB24535 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 45 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB24035 SCHNEIDER-QOB24035 Datasheet
123Kb / 2P
   Mini CB, QO, 40 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB28035 SCHNEIDER-QOB28035 Datasheet
115Kb / 2P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB22535 SCHNEIDER-QOB22535 Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 25 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB212535 SCHNEIDER-QOB212535 Datasheet
119Kb / 2P
   Mini CB, QO, 125 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB23535 SCHNEIDER-QOB23535 Datasheet
123Kb / 2P
   Mini CB, QO, 35 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
QOB27035 SCHNEIDER-QOB27035 Datasheet
116Kb / 2P
   Mini CB, QO, 70 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on, 50Deg
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com