Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QOB215VH5237 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QOB215VH5237 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QOB215VH5237
Télécharger  QOB215VH5237 Télécharger

Taille du fichier   118.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on

QOB215VH5237 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QOB215VH5237 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QOB215VH5237
Télécharger  QOB215VH5237 Click to download

Taille du fichier   118.33 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on

QOB215VH5237 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QOB215VH5237 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QOB215VH5237 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QOB215VH5237

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB215VH SCHNEIDER-QOB215VH Datasheet
112Kb / 2P
   QO mini breaker, 15 A, 2 pole, 120/240 V, 22 kA, bolt on
QOB215VH1021 SCHNEIDER-QOB215VH1021 Datasheet
146Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB215VH1042 SCHNEIDER-QOB215VH1042 Datasheet
128Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB215VH35 SCHNEIDER-QOB215VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB215VHFT SCHNEIDER-QOB215VHFT Datasheet
103Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,FT
More results


Description similaire - QOB215VH5237

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QOB215VHFT SCHNEIDER-QOB215VHFT Datasheet
103Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on,FT
QOB215VH35 SCHNEIDER-QOB215VH35 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, 50Deg
QOB220VH1032 SCHNEIDER-QOB220VH1032 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 20 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB2110VH SCHNEIDER-QOB2110VH Datasheet
132Kb / 2P
   Mini CB, QO, 110 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB2125VH SCHNEIDER-QOB2125VH Datasheet
121Kb / 2P
   Mini CB, QO, 125 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB230VH5237 SCHNEIDER-QOB230VH5237 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 30 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
QOB215VH1021 SCHNEIDER-QOB215VH1021 Datasheet
146Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Shunt Trip
QOB215H5237 SCHNEIDER-QOB215H5237 Datasheet
117Kb / 2P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB215H SCHNEIDER-QOB215H Datasheet
148Kb / 3P
   Mini CB, QO, 15 A, 2P, 120/240 V, 10 kA, Bolt on
QOB280VH SCHNEIDER-QOB280VH Datasheet
108Kb / 2P
   Mini CB, QO, 80 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com