Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10H641 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10H641 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10H641
Télécharger  MC10H641 Télécharger

Taille du fichier   138.66 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description SINGLE SUPPLY PECL-TTL 1:9 CLOCK DISTRIBUTION CHIP

MC10H641 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10H641 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10H641
Télécharger  MC10H641 Click to download

Taille du fichier   138.66 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description SINGLE SUPPLY PECL-TTL 1:9 CLOCK DISTRIBUTION CHIP

MC10H641 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC10H641 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 6Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 7Page - ON Semiconductor MC10H641 Datasheet HTML 8Page - ON Semiconductor

MC10H641 Détails du produit

Description
The MC10H/100H641 is a single supply, low skew translating 1:9 clock driver. Devices in the ON Semiconductor H641 translator series utilize the PLCC−28 for optimal power pinning, signal flow through and electrical performance.
   
Features
• PECL − TTL Version of Popular ECLinPS E111
• Low Skew
• Guaranteed Skew Spec
• Latched Input
• Differential ECL Internal Design
• VBB Output for Single−Ended Use
• Single +5.0 V Supply
• Logic Enable
• Extra Power and Ground Supplies
• Separate ECL and TTL Supply Pins
• Pb−Free Packages are Available*
   




Numéro de pièce similaire - MC10H641

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H641 ONSEMI-MC10H641 Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
MC10H641FN ONSEMI-MC10H641FN Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
MC10H641FNG ONSEMI-MC10H641FNG Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
MC10H641FNR2 ONSEMI-MC10H641FNR2 Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
MC10H641FNR2G ONSEMI-MC10H641FNR2G Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
More results


Description similaire - MC10H641

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H641 ONSEMI-MC10H641_06 Datasheet
137Kb / 10P
   Single Supply PECL to TTL 1:9 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev.7
logo
Micrel Semiconductor
SY100S811 MICREL-SY100S811_07 Datasheet
100Kb / 6P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL/TTL-TO-PECL
SY100S811 MICREL-SY100S811 Datasheet
111Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL/TTL-TO-PECL
SY10H641 MICREL-SY10H641_06 Datasheet
73Kb / 6P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641 MICREL-SY10H641 Datasheet
84Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641A MICREL-SY10H641A Datasheet
127Kb / 5P
   SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
logo
ON Semiconductor
MC10H646 ONSEMI-MC10H646_06 Datasheet
129Kb / 8P
   PECL/TTL?뭈TL 1:8 Clock Distribution Chip
November, 2006 ??Rev. 5
logo
Micrel Semiconductor
SY10H641L MICREL-SY10H641L Datasheet
86Kb / 5P
   3.3V SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY10H641L MICREL-SY10H641L_06 Datasheet
75Kb / 6P
   3.3V SINGLE SUPPLY 1:9 PECL-TO-TTL
SY100S815 MICREL-SY100S815 Datasheet
67Kb / 4P
   SINGLE SUPPLY QUAD PECL/TTL-TO-PECL
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com