Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10H176 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10H176 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10H176
Télécharger  MC10H176 Télécharger

Taille du fichier   97.57 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Hex D Master-Slave Flip-Flop

MC10H176 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10H176 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10H176
Télécharger  MC10H176 Click to download

Taille du fichier   97.57 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description Hex D Master-Slave Flip-Flop

MC10H176 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC10H176 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H176 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H176 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H176 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10H176 Détails du produit

Description
The MC10H176 contains six master slave type D flip−flops with a common clock. This MECL 10H™ part is a functional/pinout duplication of the standard MECL 10K™ family part, with 100% improvement in clock frequency and propagation delay and no increase in power−supply current.

Features
• Propagation Delay, 1.7 ns Typical
• Power Dissipation, 460 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and
   Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K Compatible
• Pb−Free Packages are Available*




Numéro de pièce similaire - MC10H176

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H176 ONSEMI-MC10H176 Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H176FN ONSEMI-MC10H176FN Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H176FNG ONSEMI-MC10H176FNG Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H176FNR2 ONSEMI-MC10H176FNR2 Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
MC10H176FNR2G ONSEMI-MC10H176FNR2G Datasheet
153Kb / 7P
   Hex D Master?뭆lave Flip?묯lop
February, 2006 ??Rev. 7
More results


Description similaire - MC10H176

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10176 ONSEMI-MC10176 Datasheet
106Kb / 5P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10176 ONSEMI-MC10176_02 Datasheet
109Kb / 8P
   Hex D Master/Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
MC10186 ONSEMI-MC10186 Datasheet
108Kb / 5P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop With Reset
1996 REV 5
MC10186 ONSEMI-MC10186_02 Datasheet
110Kb / 8P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H186 ONSEMI-MC10H186 Datasheet
100Kb / 4P
   Hex D Master-Slave Flip-Flop with Reset
1996 REV 5
logo
Motorola, Inc
MC1670 MOTOROLA-MC1670 Datasheet
80Kb / 4P
   Master-Slave Flip-Flop
logo
National Semiconductor ...
11C70 NSC-11C70 Datasheet
149Kb / 6P
   MASTER-SLAVE D-TYPE FLIP-FLOP
logo
ON Semiconductor
MC10131 ONSEMI-MC10131 Datasheet
111Kb / 5P
   Dual TYPE D Master-Slave Flip-Flop
1996 REV 5
MC10131 ONSEMI-MC10131_02 Datasheet
112Kb / 8P
   Dual Type D Master-Slave Flip-Flop
January, 2002 ??Rev. 7
MC10H131 ONSEMI-MC10H131 Datasheet
98Kb / 4P
   Dual D Type Master-Slave Flip-Flop
REV 5
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com