Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10H145 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10H145 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10H145
Télécharger  MC10H145 Télécharger

Taille du fichier   104.35 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 16 x 4 Bit Register File(RAM)

MC10H145 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10H145 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10H145
Télécharger  MC10H145 Click to download

Taille du fichier   104.35 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 16 x 4 Bit Register File(RAM)

MC10H145 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC10H145 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10H145 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10H145 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10H145 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor MC10H145 Datasheet HTML 5Page - ON Semiconductor

MC10H145 Détails du produit

The MC10H145 is a 16 x 4 bit register file. The active-low chip select allows easy expansion.
The operating mode of the register file is controlled by the WE input. When WE is “low” the device is in the write mode, the outputs are “low” and the data present at Dn input is stored at the selected address, when WE is “high,” the device is in the read mode − the data state at the selected location is present at the Qn outputs.

Address Access Time, 4.5 ns Typical
• Power Dissipation, 700 mW Typical
• Improved Noise Margin 150 mV (Over Operating Voltage and Temperature Range)
• Voltage Compensated
• MECL 10K-Compatible




Numéro de pièce similaire - MC10H145

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10H141 ONSEMI-MC10H141 Datasheet
109Kb / 4P
   Four-Bit Universal Shift Register
1996 REV 6
MC10H141 ONSEMI-MC10H141 Datasheet
149Kb / 6P
   Four?묪it Universal Shift Register
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H141FN ONSEMI-MC10H141FN Datasheet
149Kb / 6P
   Four?묪it Universal Shift Register
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H141FNG ONSEMI-MC10H141FNG Datasheet
149Kb / 6P
   Four?묪it Universal Shift Register
February, 2006 ??Rev. 8
MC10H141FNR2 ONSEMI-MC10H141FNR2 Datasheet
149Kb / 6P
   Four?묪it Universal Shift Register
February, 2006 ??Rev. 8
More results


Description similaire - MC10H145

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
STMicroelectronics
M74HC670 STMICROELECTRONICS-M74HC670 Datasheet
482Kb / 11P
   4 WORD x 4 BIT REGISTER FILE (3 STATE)
M54HC670 STMICROELECTRONICS-M54HC670 Datasheet
264Kb / 12P
   4 WORD X 4 BIT REGISTER FILE 3 STATE
logo
Motorola, Inc
SN54LS170 MOTOROLA-SN54LS170 Datasheet
107Kb / 4P
   4 x 4 REGISTER FILE OPEN-COLLECTOR
logo
NXP Semiconductors
74HC670DB PHILIPS-74HC670DB Datasheet
83Kb / 9P
   4 x 4 register file 3-state
December 1990
74F670 PHILIPS-74F670 Datasheet
97Kb / 12P
   4 x 4 register file 3-State
1990 Jul 12
74HC670 PHILIPS-74HC670 Datasheet
80Kb / 9P
   4 x 4 register file; 3-state
December 1990
logo
Toshiba Semiconductor
TC74HC670AP TOSHIBA-TC74HC670AP Datasheet
289Kb / 7P
   4 WORDx4 BIT REGISTER FILE(3-STATE)
logo
Motorola, Inc
SN54LS670 MOTOROLA-SN54LS670 Datasheet
202Kb / 6P
   4 x 4 REGISTER FILE WITH 3-STATE OUTPUTS
logo
Hitachi Semiconductor
HD74AC670 HITACHI-HD74AC670 Datasheet
62Kb / 10P
   4 x 4 Register File with 3-State Output
logo
List of Unclassifed Man...
74170 ETC1-74170 Datasheet
324Kb / 3P
   4 X 4 REGISTER FILE (With Open-Collector Output)
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com