Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QO350 Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QO350 Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QO350
Télécharger  QO350 Télécharger

Taille du fichier   129.12 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description QO mini breaker, 50 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA,plug in

QO350 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QO350 Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QO350
Télécharger  QO350 Click to download

Taille du fichier   129.12 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description QO mini breaker, 50 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA,plug in

QO350 Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QO350 Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO350 Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO350 Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QO350

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO3501021 SCHNEIDER-QO3501021 Datasheet
119Kb / 2P
   QO mini breaker, 50 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in, shunt trip
Dec 6, 2019
QO3501032 SCHNEIDER-QO3501032 Datasheet
58Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Plug in
QO3501042 SCHNEIDER-QO3501042 Datasheet
148Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Shunt Trip
QO3501200 SCHNEIDER-QO3501200 Datasheet
138Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Aux Switch 1A
QO3501201 SCHNEIDER-QO3501201 Datasheet
139Kb / 2P
   Mini CB, QO, 50 A, 3P, 120/240 V, 10 kA, Plug in, Aux Switch 1B
More results


Description similaire - QO350

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO350CP SCHNEIDER-QO350CP Datasheet
170Kb / 2P
   QO mini breaker, 50 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in, CP
QO150 SCHNEIDER-QO150 Datasheet
105Kb / 3P
   QO mini breaker, 50 A, 1 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO250 SCHNEIDER-QO250 Datasheet
114Kb / 3P
   QO mini breaker, 50 A, 2 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO390 SCHNEIDER-QO390 Datasheet
133Kb / 3P
   QO mini breaker, 90 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO345 SCHNEIDER-QO345 Datasheet
123Kb / 3P
   QO mini breaker, 45 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO340 SCHNEIDER-QO340 Datasheet
124Kb / 3P
   QO mini breaker, 40 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO325 SCHNEIDER-QO325 Datasheet
122Kb / 3P
   QO mini breaker, 25 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO315 SCHNEIDER-QO315 Datasheet
126Kb / 3P
   QO mini breaker, 15 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO380 SCHNEIDER-QO380 Datasheet
125Kb / 3P
   QO mini breaker, 80 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
QO320 SCHNEIDER-QO320 Datasheet
125Kb / 3P
   QO mini breaker, 20 A, 3 pole, 120/240 V, 10 kA, plug in
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com