Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QO200TR Fiches technique (PDF) - Schneider Electric

QO200TR Datasheet PDF - Schneider Electric
No de pièce QO200TR
Télécharger  QO200TR Télécharger

Taille du fichier   106.61 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C

QO200TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QO200TR Datasheet PDF - Schneider Electric

No de pièce QO200TR
Télécharger  QO200TR Click to download

Taille du fichier   106.61 Kbytes
Page   3 Pages
Fabricant  SCHNEIDER [Schneider Electric]
Site Internet  https://www.se.com/us/en/
Logo SCHNEIDER - Schneider Electric
Description Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C

QO200TR Fiches technique (HTML) - Schneider Electric

QO200TR Datasheet HTML 1Page - Schneider Electric QO200TR Datasheet HTML 2Page - Schneider Electric QO200TR Datasheet HTML 3Page - Schneider Electric



Numéro de pièce similaire - QO200TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO200TRCP SCHNEIDER-QO200TRCP Datasheet
121Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C, CP
QO200TRNM SCHNEIDER-QO200TRNM Datasheet
140Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C, NM
More results


Description similaire - QO200TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Schneider Electric
QO200TRCP SCHNEIDER-QO200TRCP Datasheet
121Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C, CP
QO200TRNM SCHNEIDER-QO200TRNM Datasheet
140Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, A/C, NM
QO260NATR SCHNEIDER-QO260NATR Datasheet
159Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, NEMA 3R
QO260NATS SCHNEIDER-QO260NATS Datasheet
147Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 60 A, 1PH, 240 V, 22 kA, NEMA 1
QO2000NS SCHNEIDER-QO2000NS Datasheet
100Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 100 A, 2P, 240 V, 10 kA, Plug in, NEMA 1
QO2000NRB SCHNEIDER-QO2000NRB Datasheet
108Kb / 2P
   Molded Case Switch, QO, 100 A, 2P, 240 V, 10 kA, Plug in, NEMA 3R
QO360VH2100 SCHNEIDER-QO360VH2100 Datasheet
139Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Alarm Switch
QOB360VH2100 SCHNEIDER-QOB360VH2100 Datasheet
57Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 3P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Alarm Switch
QO260VH2100 SCHNEIDER-QO260VH2100 Datasheet
153Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Plug in, Alarm Switch
QOB260VH2100 SCHNEIDER-QOB260VH2100 Datasheet
137Kb / 2P
   Mini CB, QO, 60 A, 2P, 120/240 V, 22 kA, Bolt on, Alarm Switch
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com