Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC10E154 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC10E154 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC10E154
Télécharger  MC10E154 Télécharger

Taille du fichier   107.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 5-BIT 2:1 MUX-LATCH

MC10E154 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC10E154 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC10E154
Télécharger  MC10E154 Click to download

Taille du fichier   107.22 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 5-BIT 2:1 MUX-LATCH

MC10E154 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC10E154 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC10E154 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC10E154 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC10E154 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC10E154 Détails du produit

Description
The MC10E/100E154 contains five 2:1 multiplexers followed by transparent latches with differential outputs. When both Latch Enables (LEN1, LEN2) are LOW, the latch is transparent, and output data is controlled by the multiplexer select control, SEL. A logic HIGH on either LEN1 or LEN2 (or both) latches the outputs. The Master Reset (MR) overrides all other controls to set the Q outputs LOW.
The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 850 ps Maximum LEN to Output
• 825 ps Maximum D to Output
• Differential Outputs
• Asynchronous Master Reset
• Dual Latch-Enables
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 kΩ Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Standard EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
                      Pb = 1
                      Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 237 Devices
• Pb−Free Packages are Available*




Numéro de pièce similaire - MC10E154

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC10E154 ONSEMI-MC10E154 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154FN ONSEMI-MC10E154FN Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154FNG ONSEMI-MC10E154FNG Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154FNR2 ONSEMI-MC10E154FNR2 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E154FNR2G ONSEMI-MC10E154FNR2G Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
More results


Description similaire - MC10E154

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micrel Semiconductor
SY10E154 MICREL-SY10E154 Datasheet
61Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E154 MICREL-SY10E154_06 Datasheet
63Kb / 4P
   5-BIT 2:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E154 ONSEMI-MC10E154_06 Datasheet
127Kb / 8P
   5V ECL 5-Bit 2:1 Mux-Latch
November, 2006 ??Rev. 8
MC10E155 ONSEMI-MC10E155 Datasheet
105Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E155 MICREL-SY10E155 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E155 MICREL-SY10E155_06 Datasheet
66Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E256 MICREL-SY10E256 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
SY10E156 MICREL-SY10E156 Datasheet
60Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E156 ONSEMI-MC10E156 Datasheet
106Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E256 MICREL-SY10E256_06 Datasheet
63Kb / 4P
   3-BIT 4:1 MUX-LATCH
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com