Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC100E150 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC100E150 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC100E150
Télécharger  MC100E150 Télécharger

Taille du fichier   103.16 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 6-BIT D LATCH

MC100E150 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC100E150 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC100E150
Télécharger  MC100E150 Click to download

Taille du fichier   103.16 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description 6-BIT D LATCH

MC100E150 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC100E150 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E150 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E150 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E150 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E150 Détails du produit

Description
The MC10E/100E150 contains six D-type latches with differential outputs. When both Latch Enables (LEN1, LEN2) are LOW, the latch is transparent and input data transitions propagate through to the output. A logic HIGH on either LEN1 or LEN2 (or both) latches the data. The Master Reset (MR) overrides all other controls to set the Q outputs low.
The 100 Series contains temperature compensation.
   
Features
• 800 ps Max. Propagation Delay
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V
    with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V
    with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV,
                             Machine Model; > 200 V
                             Charged Device Model; > 2 kV
• Meets or Exceeds JEDEC Standard EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
            Pb = 1
            Pb−Free = 3
    For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in,
    Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 173 devices
• Pb−Free Packages are Available*
   




Numéro de pièce similaire - MC100E150

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC100E150 ONSEMI-MC100E150 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC100E150FN ONSEMI-MC100E150FN Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC100E150FNG ONSEMI-MC100E150FNG Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC100E150FNR2 ONSEMI-MC100E150FNR2 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
MC100E150FNR2G ONSEMI-MC100E150FNR2G Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
More results


Description similaire - MC100E150

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micrel Semiconductor
SY10E150 MICREL-SY10E150_06 Datasheet
62Kb / 4P
   6-BIT D LATCH
SY10E150 MICREL-SY10E150 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT D LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E150 ONSEMI-MC10E150_06 Datasheet
79Kb / 8P
   5V ECL 6-Bit D Latch
December, 2006 ??Rev. 10
logo
Motorola, Inc
SN54LS75 MOTOROLA-SN54LS75 Datasheet
98Kb / 4P
   4-BIT D LATCH
SN54LS375 MOTOROLA-SN54LS375 Datasheet
163Kb / 5P
   4-BIT D LATCH
logo
ON Semiconductor
MC10E155 ONSEMI-MC10E155 Datasheet
105Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
1996 REV 3
logo
Micrel Semiconductor
SY10E155 MICREL-SY10E155 Datasheet
60Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
SY10E155 MICREL-SY10E155_06 Datasheet
66Kb / 4P
   6-BIT 2:1 MUX-LATCH
logo
Cirrus Logic
CS5529 CIRRUS-CS5529 Datasheet
612Kb / 30P
   16 BIT PROGRAMMABLE ADC WITH 6 BIT LATCH
logo
STMicroelectronics
M54HC77 STMICROELECTRONICS-M54HC77 Datasheet
241Kb / 10P
   4-BIT D-TYPE LATCH
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com