Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

MC100E104 Fiches technique (PDF) - ON Semiconductor

MC100E104 Datasheet PDF - ON Semiconductor
No de pièce MC100E104
Télécharger  MC100E104 Télécharger

Taille du fichier   102.63 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description QUINT 2-INPUT AND/NAND GATE

MC100E104 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
MC100E104 Datasheet PDF - ON Semiconductor

No de pièce MC100E104
Télécharger  MC100E104 Click to download

Taille du fichier   102.63 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  ONSEMI [ON Semiconductor]
Site Internet  http://www.onsemi.com
Logo ONSEMI - ON Semiconductor
Description QUINT 2-INPUT AND/NAND GATE

MC100E104 Fiches technique (HTML) - ON Semiconductor

MC100E104 Datasheet HTML 1Page - ON Semiconductor MC100E104 Datasheet HTML 2Page - ON Semiconductor MC100E104 Datasheet HTML 3Page - ON Semiconductor MC100E104 Datasheet HTML 4Page - ON Semiconductor

MC100E104 Détails du produit

Description
The MC10E/100E104 is a quint 2-input AND/NAND gate. The function output F is the OR of all five AND gate outputs, while F is the NOR. The Q outputs need not be terminated if only the F outputs are to be used. The 100 Series contains temperature compensation.

Features
• 600 ps Max. Propagation Delay
• OR/NOR Function Outputs
• PECL Mode Operating Range: VCC = 4.2 V to 5.7 V with VEE = 0 V
• NECL Mode Operating Range: VCC = 0 V with VEE = −4.2 V to −5.7 V
• Internal Input 50 k Pulldown Resistors
• ESD Protection: Human Body Model; > 2 kV, Machine Model; > 200 V
• Meets or Exceeds JEDEC Spec EIA/JESD78 IC Latchup Test
• Moisture Sensitivity Level:
   Pb = 1
   Pb−Free = 3
  For Additional Information, see Application Note AND8003/D
• Flammability Rating: UL 94 V−0 @ 0.125 in, Oxygen Index: 28 to 34
• Transistor Count = 134 devices
• Pb−Free Packages are Available*




Numéro de pièce similaire - MC100E104

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
ON Semiconductor
MC100E104 ONSEMI-MC100E104 Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
MC100E104FN ONSEMI-MC100E104FN Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
MC100E104FNG ONSEMI-MC100E104FNG Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
MC100E104FNR2 ONSEMI-MC100E104FNR2 Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
MC100E104FNR2G ONSEMI-MC100E104FNR2G Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
More results


Description similaire - MC100E104

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Micrel Semiconductor
SY10E104 MICREL-SY10E104_0 Datasheet
64Kb / 4P
   QUINT 2-INPUT AND/NAND GATE
SY10E104 MICREL-SY10E104 Datasheet
70Kb / 4P
   QUINT 2-INPUT AND/NAND GATE
logo
ON Semiconductor
MC10E104 ONSEMI-MC10E104_06 Datasheet
78Kb / 7P
   5V ECL Quint 2-Input AND/NAND Gate
December, 2006 ??Rev. 7
logo
Micrel Semiconductor
SY100S304 MICREL-SY100S304_07 Datasheet
79Kb / 4P
   QUINT AND/NAND GATE
SY100S304 MICREL-SY100S304 Datasheet
98Kb / 5P
   QUINT AND/NAND GATE
logo
National Semiconductor ...
F100304 NSC-F100304 Datasheet
135Kb / 4P
   LOW POWER QUINT AND / NAND GATE
logo
Fairchild Semiconductor
100304 FAIRCHILD-100304 Datasheet
65Kb / 6P
   Low Power Quint AND/NAND Gate
logo
National Semiconductor ...
100304 NSC-100304 Datasheet
109Kb / 8P
   Low Power Quint AND/NAND Gate
logo
Texas Instruments
100304 TI1-100304 Datasheet
135Kb / 7P
[Old version datasheet]   Low Power Quint AND/NAND Gate
logo
ON Semiconductor
MC10E104 ONSEMI-MC10E104_16 Datasheet
154Kb / 7P
   5 V ECL Quint 2?륤nput AND/NAND Gate
July, 2016 ??Rev. 8
More results




À propos de ON Semiconductor


ON Semiconductor est une entreprise cotée en bourse qui conçoit, développe et fabrique une large gamme de produits semi-conducteurs pour une variété d'applications, notamment les marchés automobiles, informatiques, biens de consommation, industriels et communications.
La société a été fondée en 1999 et a son siège à Phoenix, en Arizona.
On Semiconductor offre un large portefeuille de gestion de l'énergie, des semi-conducteurs analogiques et discrets, notamment des MOSFET de puissance, des diodes, des redresseurs, des régulateurs de tension, entre autres.
Les produits de l'entreprise sont conçus pour être économes en énergie, fiables et rentables et sont utilisés dans une variété d'applications, notamment l'électronique portable, les systèmes d'automatisation industrielle, les systèmes d'énergie renouvelable et l'électronique automobile.
On Semiconductor s'engage dans l'innovation et la satisfaction des clients, et s'engage à fournir les meilleures solutions de semi-conducteurs pour répondre aux besoins de nos clients.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com