Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

BD33IC0MEFJ-C Fiches technique (PDF) - Rohm

BD33IC0MEFJ-C Datasheet PDF - Rohm
No de pièce BD33IC0MEFJ-C
Télécharger  BD33IC0MEFJ-C Télécharger

Taille du fichier   2844.4 Kbytes
Page   32 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Automotive 1.0 A LDO Regulator

BD33IC0MEFJ-C Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
BD33IC0MEFJ-C Datasheet PDF - Rohm

No de pièce BD33IC0MEFJ-C
Télécharger  BD33IC0MEFJ-C Click to download

Taille du fichier   2844.4 Kbytes
Page   32 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Automotive 1.0 A LDO Regulator

BD33IC0MEFJ-C Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 1Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 2Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 3Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 4Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 5Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 6Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 7Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 8Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 9Page - Rohm BD33IC0MEFJ-C Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Numéro de pièce similaire - BD33IC0MEFJ-C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD33IC0MEFJ-LB ROHM-BD33IC0MEFJ-LB Datasheet
882Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD33IC0MEFJ-LBH2 ROHM-BD33IC0MEFJ-LBH2 Datasheet
882Kb / 24P
   1.0A Variable Output Industrial LDO Regulator
BD33IC0MEFJ-ME2 ROHM-BD33IC0MEFJ-ME2 Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
More results


Description similaire - BD33IC0MEFJ-C

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
BD50HC0MEFJ-C ROHM-BD50HC0MEFJ-C Datasheet
2Mb / 32P
   Automotive 1.0 A LDO Regulator
BD00GC0MEFJ-M ROHM-BD00GC0MEFJ-M Datasheet
621Kb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
BD00HA3MEFJ-ME2 ROHM-BD00HA3MEFJ-ME2 Datasheet
609Kb / 24P
   Automotive 0.3A Variable Output LDO Regulator
BD00HA5MEFJ-M ROHM-BD00HA5MEFJ-M Datasheet
710Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
BD00IA5MHFV-M ROHM-BD00IA5MHFV-M Datasheet
2Mb / 31P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
logo
Nisshinbo Micro Devices...
R1180N NISSHINBO-R1180N Datasheet
560Kb / 24P
   150mA LDO REGULATOR FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS
logo
Rohm
BDXXGA5MEFJ-M ROHM-BDXXGA5MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXIA5MEFJ-M ROHM-BDXXIA5MEFJ-M Datasheet
949Kb / 24P
   Automotive 0.5A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BDXXIC0MEFJ-M ROHM-BDXXIC0MEFJ-M Datasheet
1Mb / 24P
   Automotive 1.0A Variable Output LDO Regulator
2021.10.11 Rev.002
BD00GA3MEFJ-ME2 ROHM-BD00GA3MEFJ-ME2 Datasheet
611Kb / 24P
   Automotive 300mA Variable Output LDO Regulator
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com