Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMZF50P02J Fiches technique (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMZF50P02J Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No de pièce EMZF50P02J
Télécharger  EMZF50P02J Télécharger

Taille du fichier   200.16 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMZF50P02J Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EMZF50P02J Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMZF50P02J
Télécharger  EMZF50P02J Click to download

Taille du fichier   200.16 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMZF50P02J Fiches technique (HTML) - Excelliance MOS Corp.

EMZF50P02J Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMZF50P02J Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMZF50P02J Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMZF50P02J Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMZF50P02J Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp.

EMZF50P02J Détails du produit

Product Summary:
   BVDSS ‐20V
   RDSON (MAX.) 44mΩ
   ID ‐4A

Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free
ESD Protection – up to 2KV HBM




Numéro de pièce similaire - EMZF50P02J

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMZF14A02V EXCELLIANCE-EMZF14A02V Datasheet
191Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF14R02W EXCELLIANCE-EMZF14R02W Datasheet
264Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20A02V EXCELLIANCE-EMZF20A02V Datasheet
191Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20R02W EXCELLIANCE-EMZF20R02W Datasheet
258Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF60N03Z EXCELLIANCE-EMZF60N03Z Datasheet
199Kb / 5P
   N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - EMZF50P02J

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB20P03G EXCELLIANCE-EMB20P03G Datasheet
186Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB20P06A EXCELLIANCE-EMB20P06A Datasheet
231Kb / 6P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB40P06A EXCELLIANCE-EMB40P06A Datasheet
197Kb / 6P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB45P03G EXCELLIANCE-EMB45P03G Datasheet
213Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMDA0P10F EXCELLIANCE-EMDA0P10F Datasheet
204Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02JS EXCELLIANCE-EMFA0P02JS Datasheet
200Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02VAT EXCELLIANCE-EMFA0P02VAT Datasheet
183Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB07P03CS EXCELLIANCE-EMB07P03CS Datasheet
214Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMFA0P02M EXCELLIANCE-EMFA0P02M Datasheet
197Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZB08P03G EXCELLIANCE-EMZB08P03G Datasheet
192Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB30P03VAT EXCELLIANCE-EMB30P03VAT Datasheet
183Kb / 5P
   P?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com