Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

KO4609 Fiches technique (PDF) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KO4609 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
No de pièce KO4609
Télécharger  KO4609 Télécharger

Taille du fichier   1762.77 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Complementary Trench MOSFET

KO4609 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
KO4609 Datasheet PDF - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

No de pièce KO4609
Télécharger  KO4609 Click to download

Taille du fichier   1762.77 Kbytes
Page   7 Pages
Fabricant  KEXIN [Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd]
Site Internet  http://www.kexin.com.cn/index.asp
Logo KEXIN - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd
Description Complementary Trench MOSFET

KO4609 Fiches technique (HTML) - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KO4609 Datasheet HTML 1Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 2Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 3Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 4Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 5Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 6Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd KO4609 Datasheet HTML 7Page - Guangdong Kexin Industrial Co.,Ltd

KO4609 Détails du produit

■ Features
● N-Channel :
   VDS (V) = 30V
   ID = 8.5 A (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 18mΩ (VGS = 10V)
   RDS(ON) < 28mΩ (VGS = 4.5V)
● P-Channel :
   VDS (V) = -30V
   ID = -3 A (VGS = -10V)
   RDS(ON) < 130mΩ (VGS = -10V)
   RDS(ON) < 180mΩ (VGS = -4.5V)
   RDS(ON) < 260mΩ (VGS = -2.5V)




Numéro de pièce similaire - KO4609

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
KO4609-HF KEXIN-KO4609-HF Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
More results


Description similaire - KO4609

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Guangdong Kexin Industr...
AO4606 KEXIN-AO4606 Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
SIA517DJ KEXIN-SIA517DJ Datasheet
3Mb / 10P
   Complementary Trench MOSFET
AO4613 KEXIN-AO4613 Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4618 KEXIN-AO4618 Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO6601 KEXIN-AO6601 Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO6602 KEXIN-AO6602 Datasheet
1Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4611 KEXIN-AO4611 Datasheet
1Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4613-HF KEXIN-AO4613-HF Datasheet
3Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4614A KEXIN-AO4614A Datasheet
2Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4614B KEXIN-AO4614B Datasheet
1Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
AO4616-HF KEXIN-AO4616-HF Datasheet
3Mb / 7P
   Complementary Trench MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com