Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WNMD2160-6/TR Fiches technique (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

WNMD2160-6/TR Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
No de pièce WNMD2160-6/TR
Télécharger  WNMD2160-6/TR Télécharger

Taille du fichier   1049.56 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description Dual N-Channel, 20V, 6.3A, Power MOSFET

WNMD2160-6/TR Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
WNMD2160-6/TR Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

No de pièce WNMD2160-6/TR
Télécharger  WNMD2160-6/TR Click to download

Taille du fichier   1049.56 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description Dual N-Channel, 20V, 6.3A, Power MOSFET

WNMD2160-6/TR Fiches technique (HTML) - Will Semiconductor Ltd.

WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WNMD2160-6/TR Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.



Numéro de pièce similaire - WNMD2160-6/TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
VBsemi Electronics Co.,...
WNMD2160 VBSEMI-WNMD2160 Datasheet
443Kb / 8P
   Dual N-Channel MOSFET
More results


Description similaire - WNMD2160-6/TR

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNMD2179 WILLSEMI-WNMD2179 Datasheet
2Mb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 6.3A, Power MOSFET
logo
Renesas Technology Corp
GWS4621L RENESAS-GWS4621L Datasheet
524Kb / 8P
   Dual 20V N-Channel Power MOSFET
logo
Will Semiconductor Ltd.
WNMD2090 WILLSEMI-WNMD2090 Datasheet
5Mb / 6P
   Dual N-Channel, 20V, 0.62A, Power MOSFET
WNMD2162 WILLSEMI-WNMD2162 Datasheet
2Mb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 4.8A, Power MOSFET
WNMD2173 WILLSEMI-WNMD2173 Datasheet
3Mb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 6A, Power MOSFET
WNMD2181 WILLSEMI-WNMD2181 Datasheet
1Mb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 13A, Power MOSFET
WNMD2186 WILLSEMI-WNMD2186 Datasheet
680Kb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 12A, Power MOSFET
WNMD2172 WILLSEMI-WNMD2172 Datasheet
1Mb / 8P
   Dual N-Channel, 20V, 7.0A, Power MOSFET
WNMD2176 WILLSEMI-WNMD2176 Datasheet
977Kb / 6P
   Dual N-Channel, 20V, 2.6A, Power MOSFET
WNMD2078 WILLSEMI-WNMD2078 Datasheet
676Kb / 7P
   Dual N-Channel, 20V, 0.48A, Power MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com