Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

EMB40A06S Fiches technique (PDF) - Excelliance MOS Corp.

EMB40A06S Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.
No de pièce EMB40A06S
Télécharger  EMB40A06S Télécharger

Taille du fichier   210.15 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB40A06S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
EMB40A06S Datasheet PDF - Excelliance MOS Corp.

No de pièce EMB40A06S
Télécharger  EMB40A06S Click to download

Taille du fichier   210.15 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  EXCELLIANCE [Excelliance MOS Corp.]
Site Internet  http://www.excelliancemos.com/
Logo EXCELLIANCE - Excelliance MOS Corp.
Description Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor

EMB40A06S Fiches technique (HTML) - Excelliance MOS Corp.

EMB40A06S Datasheet HTML 1Page - Excelliance MOS Corp. EMB40A06S Datasheet HTML 2Page - Excelliance MOS Corp. EMB40A06S Datasheet HTML 3Page - Excelliance MOS Corp. EMB40A06S Datasheet HTML 4Page - Excelliance MOS Corp. EMB40A06S Datasheet HTML 5Page - Excelliance MOS Corp.

EMB40A06S Détails du produit

Product Summary:
   BVDSS 60V
   RDSON (MAX.) 40mΩ
   ID 6A

UIS, 100% Tested
Pb‐Free Lead Plating & Halogen Free




Numéro de pièce similaire - EMB40A06S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB40A03K EXCELLIANCE-EMB40A03K Datasheet
187Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results


Description similaire - EMB40A06S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Excelliance MOS Corp.
EMB17A03H EXCELLIANCE-EMB17A03H Datasheet
218Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB22A04G EXCELLIANCE-EMB22A04G Datasheet
194Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20A02V EXCELLIANCE-EMZF20A02V Datasheet
191Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA5A10G EXCELLIANCE-EMBA5A10G Datasheet
194Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBJ7A25V EXCELLIANCE-EMBJ7A25V Datasheet
182Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMF14A02V EXCELLIANCE-EMF14A02V Datasheet
219Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF14R02W EXCELLIANCE-EMZF14R02W Datasheet
264Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMZF20R02W EXCELLIANCE-EMZF20R02W Datasheet
258Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB60A06G EXCELLIANCE-EMB60A06G Datasheet
195Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMB90A08G EXCELLIANCE-EMB90A08G Datasheet
195Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
EMBA0A10G EXCELLIANCE-EMBA0A10G Datasheet
194Kb / 5P
   Dual N?륝hannel Logic Level Enhancement Mode Field Effect Transistor
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com