Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

WPM2081 Fiches technique (PDF) - Will Semiconductor Ltd.

WPM2081 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.
No de pièce WPM2081
Télécharger  WPM2081 Télécharger

Taille du fichier   1147.38 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description Single P-Channel, -20V, -3.2A, Power MOSFET

WPM2081 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
WPM2081 Datasheet PDF - Will Semiconductor Ltd.

No de pièce WPM2081
Télécharger  WPM2081 Click to download

Taille du fichier   1147.38 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  WILLSEMI [Will Semiconductor Ltd.]
Site Internet  http://www.willsemi.com/index.php?siteid=2
Logo WILLSEMI - Will Semiconductor Ltd.
Description Single P-Channel, -20V, -3.2A, Power MOSFET

WPM2081 Fiches technique (HTML) - Will Semiconductor Ltd.

WPM2081 Datasheet HTML 1Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 2Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 3Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 4Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 5Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 6Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 7Page - Will Semiconductor Ltd. WPM2081 Datasheet HTML 8Page - Will Semiconductor Ltd.



Numéro de pièce similaire - WPM2081

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM2080 WILLSEMI-WPM2080 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -4.0A, Power MOSFET
WPM2080-3/TR WILLSEMI-WPM2080-3/TR Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -4.0A, Power MOSFET
WPM2083 WILLSEMI-WPM2083 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -2.4A, Power MOSFET
WPM2083-3/TR WILLSEMI-WPM2083-3/TR Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -2.4A, Power MOSFET
WPM2087 WILLSEMI-WPM2087 Datasheet
1Mb / 7P
   Single P-Channel, -20V, -4.3A, Power MOSFET
More results


Description similaire - WPM2081

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Will Semiconductor Ltd.
WPM2026 WILLSEMI-WPM2026 Datasheet
859Kb / 7P
   Single P-Channel, -20V, -3.2A, Power MOSFET
WNM2016 WILLSEMI-WNM2016 Datasheet
851Kb / 7P
   N-Channel, 20V, 3.2A, Power MOSFET
WPM3031 WILLSEMI-WPM3031 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel,-30V,-3.2A, Power MOSFET
WPM6205 WILLSEMI-WPM6205 Datasheet
869Kb / 7P
   Single P-Channel, -20V, -4.8A, Power MOSFET
WPM2049B WILLSEMI-WPM2049B Datasheet
489Kb / 7P
   Single P-Channel, -20V, -0.51A, Power MOSFET
WPM2083 WILLSEMI-WPM2083 Datasheet
1Mb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -2.4A, Power MOSFET
WPM2092 WILLSEMI-WPM2092 Datasheet
1Mb / 9P
   Single P-Channel, -20V, -0.74A, Power MOSFET
WPM2015 WILLSEMI-WPM2015 Datasheet
813Kb / 8P
   Single P-Channel, -20V, -2.4A, Power MOSFET
WPM2019 WILLSEMI-WPM2019 Datasheet
635Kb / 6P
   Single P-Channel, -20V, -0.73A, Power MOSFET
WPM2037 WILLSEMI-WPM2037 Datasheet
285Kb / 6P
   Single P-Channel, -20V, -3.6A , Power MOSFET
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com