Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DC1800U05-050 Fiches technique (PDF) - Yantel Corporation

DC1800U05-050 Datasheet PDF - Yantel Corporation
No de pièce DC1800U05-050
Télécharger  DC1800U05-050 Télécharger

Taille du fichier   355.04 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  YANTEL [Yantel Corporation]
Site Internet  http://en.yantel-corp.com/index_index.html
Logo YANTEL - Yantel Corporation
Description Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz

DC1800U05-050 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DC1800U05-050 Datasheet PDF - Yantel Corporation

No de pièce DC1800U05-050
Télécharger  DC1800U05-050 Click to download

Taille du fichier   355.04 Kbytes
Page   4 Pages
Fabricant  YANTEL [Yantel Corporation]
Site Internet  http://en.yantel-corp.com/index_index.html
Logo YANTEL - Yantel Corporation
Description Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz

DC1800U05-050 Fiches technique (HTML) - Yantel Corporation

DC1800U05-050 Datasheet HTML 1Page - Yantel Corporation DC1800U05-050 Datasheet HTML 2Page - Yantel Corporation DC1800U05-050 Datasheet HTML 3Page - Yantel Corporation DC1800U05-050 Datasheet HTML 4Page - Yantel Corporation



Numéro de pièce similaire - DC1800U05-050

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yantel Corporation
DC1800U10-123 YANTEL-DC1800U10-123 Datasheet
408Kb / 4P
   Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz
More results


Description similaire - DC1800U05-050

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Yantel Corporation
DC1800U10-123 YANTEL-DC1800U10-123 Datasheet
408Kb / 4P
   Directional Coupler 1700 MHz-2200 MHz
QF2100Q06B2 YANTEL-QF2100Q06B2 Datasheet
1Mb / 7P
   Quadrifilar Directional Coupler 1980 MHz-2200 MHz
QF2100Q06B YANTEL-QF2100Q06B Datasheet
9Mb / 8P
   Quadrifilar Directional Coupler 1980 MHz-2200 MHz
logo
SIRENZA MICRODEVICES
SLX-2143 SIRENZA-SLX-2143 Datasheet
161Kb / 7P
   1700-2200 MHz High Linearity
logo
Skyworks Solutions Inc.
SKY65105 SKYWORKS-SKY65105 Datasheet
169Kb / 11P
   1700 - 2200 MHz Linear Power Amplifier
logo
List of Unclassifed Man...
CX65105 ETC1-CX65105 Datasheet
167Kb / 9P
   1700 - 2200 MHz Linear Power Amplifier
logo
Tyco Electronics
MAAV-007091-000100 MACOM-MAAV-007091-000100 Datasheet
251Kb / 5P
   Voltage Variable Attenuator 1700 - 2200 MHz
CH20-0033-17G MACOM-CH20-0033-17G_1 Datasheet
231Kb / 2P
   Low Cost SMT 17dB Bi-Directional Coupler, 1700-2000 MHz
logo
M/A-COM Technology Solu...
MAAV-007091-000100 MA-COM-MAAV-007091-000100 Datasheet
94Kb / 4P
   Voltage Variable Absorptive Attenuator, 1700 - 2200 MHz
MAAVCC0002 MA-COM-MAAVCC0002 Datasheet
94Kb / 4P
   Voltage Variable Absorptive Attenuator, 1700 - 2200 MHz
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com