Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

SFN30W600W2 Fiches technique (PDF) - KODENSHI_AUK CORP.

SFN30W600W2 Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.
No de pièce SFN30W600W2
Télécharger  SFN30W600W2 Télécharger

Taille du fichier   241.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Description 600V, 30A ULTRAFAST RECTIFIER

SFN30W600W2 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
SFN30W600W2 Datasheet PDF - KODENSHI_AUK CORP.

No de pièce SFN30W600W2
Télécharger  SFN30W600W2 Click to download

Taille du fichier   241.73 Kbytes
Page   5 Pages
Fabricant  KODENSHI [KODENSHI_AUK CORP.]
Site Internet  http://www.kodenshi.co.kr
Logo KODENSHI - KODENSHI_AUK CORP.
Description 600V, 30A ULTRAFAST RECTIFIER

SFN30W600W2 Fiches technique (HTML) - KODENSHI_AUK CORP.

SFN30W600W2 Datasheet HTML 1Page - KODENSHI_AUK CORP. SFN30W600W2 Datasheet HTML 2Page - KODENSHI_AUK CORP. SFN30W600W2 Datasheet HTML 3Page - KODENSHI_AUK CORP. SFN30W600W2 Datasheet HTML 4Page - KODENSHI_AUK CORP. SFN30W600W2 Datasheet HTML 5Page - KODENSHI_AUK CORP.



Numéro de pièce similaire - SFN30W600W2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Vishay Siliconix
SFN VISHAY-SFN Datasheet
96Kb / 3P
   NiCr Thin Film, Top-Contact Resistor
Revision: 11-Sep-13
logo
TT Electronics.
SFN TTELEC-SFN Datasheet
159Kb / 3P
   Isolated and bussed circuits
SFN08A TTELEC-SFN08A Datasheet
85Kb / 3P
   Isolated and bussed circuits Thin film resistor network RoHS compliant available
SFN08B TTELEC-SFN08B Datasheet
85Kb / 3P
   Isolated and bussed circuits Thin film resistor network RoHS compliant available
logo
KODENSHI_AUK CORP.
SFN10A200 KODENSHI-SFN10A200 Datasheet
259Kb / 5P
   Ultrafast Recovery Power Rectifier
More results


Description similaire - SFN30W600W2

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Fairchild Semiconductor
RURG3060_F085 FAIRCHILD-RURG3060_F085 Datasheet
276Kb / 6P
   30A, 600V Ultrafast Rectifier
RURG3060CC_F085 FAIRCHILD-RURG3060CC_F085 Datasheet
256Kb / 6P
   30A, 600V Ultrafast Rectifier
RURG3060 FAIRCHILD-RURG3060 Datasheet
348Kb / 4P
   30A, 600V Ultrafast Diode
logo
Intersil Corporation
RURP3060 INTERSIL-RURP3060 Datasheet
39Kb / 3P
   30A, 600V Ultrafast Diode
logo
Fairchild Semiconductor
RURP3060 FAIRCHILD-RURP3060 Datasheet
339Kb / 4P
   30A, 600V Ultrafast Diode
logo
Intersil Corporation
RURG3060 INTERSIL-RURG3060 Datasheet
39Kb / 3P
   30A, 600V Ultrafast Diode
logo
Digitron Semiconductors
MUR3020WT DIGITRON-MUR3020WT Datasheet
331Kb / 5P
   30A ULTRAFAST RECTIFIER
MUR3005PT DIGITRON-MUR3005PT Datasheet
342Kb / 5P
   30A ULTRAFAST RECTIFIER
logo
Fairchild Semiconductor
RURG3040CC FAIRCHILD-RURG3040CC Datasheet
342Kb / 4P
   30A, 400V - 600V Ultrafast Dual Diodes
logo
Intersil Corporation
RURH3040CC INTERSIL-RURH3040CC Datasheet
39Kb / 3P
   30A, 400V - 600V Ultrafast Dual Diodes
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com