Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques |
|
C1206X562K1RACTU Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation |
C1206X562K1RACTU Datasheet (PDF) |
Télécharger Fiches technique |
No de pièce | C1206X562K1RACTU |
Télécharger | C1206X562K1RACTU Click to download |
Taille du fichier | 61.45 Kbytes |
Page | 1 Pages |
Fabricant | KEMET [Kemet Corporation] |
Site Internet | http://www.kemet.com |
Logo | |
Description | SMD Comm X7R Flex, Ceramic, 5600 pF, 10%, 100 VDC, X7R, SMD, MLCC, FT-CAP, Temperature Stable, 1206 |
C1206X562K1RACTU Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation |
Numéro de pièce similaire - C1206X562K1RACTU |
|
Description similaire - C1206X562K1RACTU |
|
Lien URL |
Politique de confidentialité |
ALLDATASHEET.FR |
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ? [ DONATE ] |
À propos de Alldatasheet | Publicité | Contactez-nous | Politique de confidentialité | Echange de liens | Fabricants All Rights Reserved©Alldatasheet.com |
Russian : Alldatasheetru.com | Korean : Alldatasheet.co.kr | Spanish : Alldatasheet.es | French : Alldatasheet.fr | Italian : Alldatasheetit.com Portuguese : Alldatasheetpt.com | Polish : Alldatasheet.pl | Vietnamese : Alldatasheet.vn Indian : Alldatasheet.in | Mexican : Alldatasheet.com.mx | British : Alldatasheet.co.uk | New Zealand : Alldatasheet.co.nz |
Family Site : ic2ic.com |
icmetro.com |