Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

HHBC13-1R2A0081V Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation

HHBC13-1R2A0081V Datasheet PDF - Kemet Corporation
No de pièce HHBC13-1R2A0081V
Télécharger  HHBC13-1R2A0081V Télécharger

Taille du fichier   119.38 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, HHBC, Choke, 81 uH, 20%

HHBC13-1R2A0081V Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
HHBC13-1R2A0081V Datasheet PDF - Kemet Corporation

No de pièce HHBC13-1R2A0081V
Télécharger  HHBC13-1R2A0081V Click to download

Taille du fichier   119.38 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, HHBC, Choke, 81 uH, 20%

HHBC13-1R2A0081V Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation

HHBC13-1R2A0081V Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



Numéro de pièce similaire - HHBC13-1R2A0081V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
HHBC13-1R2A0081V KEMET-HHBC13-1R2A0081V Datasheet
764Kb / 14P
   Differential Mode Coils, HHBC Series (Fe-Si)
More results


Description similaire - HHBC13-1R2A0081V

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
HHBC8S-0R6A0043V KEMET-HHBC8S-0R6A0043V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 43 uH, 20%
HHBC20-1R7A0054V KEMET-HHBC20-1R7A0054V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 54 uH, 20%
HHBC12-1R0A0028V KEMET-HHBC12-1R0A0028V Datasheet
118Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 28 uH, 20%
HHBC24N-2R3A0104V KEMET-HHBC24N-2R3A0104V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 104 uH, 20%
HHBC10-0R8A0107V KEMET-HHBC10-0R8A0107V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 107 uH, 20%
HHBC20-1R7A0097V KEMET-HHBC20-1R7A0097V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 97 uH, 20%
HHBC13-1R2A0045V KEMET-HHBC13-1R2A0045V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 45 uH, 20%
HHBC24W-2R4A0174V KEMET-HHBC24W-2R4A0174V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 174 uH, 20%
HHBC8S-0R6A0024V KEMET-HHBC8S-0R6A0024V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 24 uH, 20%
HHBC14-1R2A0187V KEMET-HHBC14-1R2A0187V Datasheet
119Kb / 1P
   KEMET, HHBC, Choke, 187 uH, 20%
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com