Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

TA1817B Fiches technique (PDF) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1817B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
No de pièce TA1817B
Télécharger  TA1817B Télécharger

Taille du fichier   449.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1411 (58.8MHz BW)

TA1817B Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
TA1817B Datasheet PDF - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

No de pièce TA1817B
Télécharger  TA1817B Click to download

Taille du fichier   449.5 Kbytes
Page   8 Pages
Fabricant  TAI-SAW [TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.]
Site Internet  http://www.taisaw.com
Logo TAI-SAW - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.
Description SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1411 (58.8MHz BW)

TA1817B Fiches technique (HTML) - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.

TA1817B Datasheet HTML 1Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 2Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 3Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 4Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 5Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 6Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 7Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD. TA1817B Datasheet HTML 8Page - TAI-SAW TECHNOLOGY CO., LTD.



Numéro de pièce similaire - TA1817B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1817A TAI-SAW-TA1817A Datasheet
7Mb / 8P
   Your Best Partner For Frequency Devices
More results


Description similaire - TA1817B

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
TAI-SAW TECHNOLOGY CO.,...
TA1950D TAI-SAW-TA1950D Datasheet
967Kb / 8P
   SAW Rx Filter 1960MHz LTE Band 2 SMD 1109 (60MHz BW)
TA1818B TAI-SAW-TA1818B Datasheet
474Kb / 8P
   SAW Rx Filter 2140MHz LTE Band 1 SMD 1411 (60MHz BW)
TA1726B TAI-SAW-TA1726B Datasheet
486Kb / 8P
   SAW Rx Filter 942.5MHz LTE Band 8 SMD 1411 (30.2MHz BW)
TA1756A TAI-SAW-TA1756A Datasheet
317Kb / 9P
   SAW Rx Filter 806MHz LTE Band 20 SMD 1411 (30MHz BW)
TA1816B TAI-SAW-TA1816B Datasheet
428Kb / 8P
   SAW Rx Filter 881.5MHz LTE Band 5 SMD 1411 (25MHz BW)
TA1143A TAI-SAW-TA1143A Datasheet
361Kb / 7P
   SAW Rx Filter 722MHz LTE Band 29 SMD 1411
TA1762A TAI-SAW-TA1762A Datasheet
338Kb / 8P
   SAW Tx Filter 1880MHz LTE Band 2 SMD 1411 (60MHz BW)
TA1173A TAI-SAW-TA1173A Datasheet
350Kb / 7P
   SAW Rx Filter 722MHz LTE Band 29 SMD 1411
TA1870AM TAI-SAW-TA1870AM Datasheet
542Kb / 9P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1횞0.9 mm
TA1870A TAI-SAW-TA1870A Datasheet
609Kb / 10P
   SAW Filter 1960MHz 60MHz BW Band 2 Rx SMD 1.1x0.9 mm
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com