Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

B274MB1S Fiches technique (PDF) - Knowles Electronics

B274MB1S Datasheet PDF - Knowles Electronics
No de pièce B274MB1S
Télécharger  B274MB1S Télécharger

Taille du fichier   435.87 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KNOWLES [Knowles Electronics]
Site Internet  http://www.knowles.com
Logo KNOWLES - Knowles Electronics
Description 28.0 GHz Surface Mount Bandpass Filter

B274MB1S Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
B274MB1S Datasheet PDF - Knowles Electronics

No de pièce B274MB1S
Télécharger  B274MB1S Click to download

Taille du fichier   435.87 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  KNOWLES [Knowles Electronics]
Site Internet  http://www.knowles.com
Logo KNOWLES - Knowles Electronics
Description 28.0 GHz Surface Mount Bandpass Filter

B274MB1S Fiches technique (HTML) - Knowles Electronics

B274MB1S Datasheet HTML 1Page - Knowles Electronics B274MB1S Datasheet HTML 2Page - Knowles Electronics



Numéro de pièce similaire - B274MB1S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
DB Lectro Inc
B27 DBLECTRO-B27 Datasheet
208Kb / 1P
   FEMALE HEADER PROFILE : 6.4mm SMT TYPE
logo
PowerDynamics, Inc
B27 POWERDYNAMICS-B27 Datasheet
42Kb / 1P
   4 CELL AA (R6) BATTERY HOLDER, PANEL MOUNT, SOLDER TERMINALS
logo
Diodes Incorporated
B270 DIODES-B270 Datasheet
44Kb / 2P
   2.0A SURFACE MOUNT SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30021 Rev. A-2
B270 DIODES-B270 Datasheet
265Kb / 3P
   2.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30021 Rev. 6 - 2
B270 DIODES-B270 Datasheet
110Kb / 4P
   2.0A HIGH VOLTAGE SCHOTTKY BARRIER RECTIFIER
DS30021 Rev. 10 - 2
More results


Description similaire - B274MB1S

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Knowles Electronics
B280LB0S KNOWLES-B280LB0S Datasheet
289Kb / 2P
   28.0 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B280LA0S KNOWLES-B280LA0S Datasheet
301Kb / 2P
   28.0 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B060NC5S KNOWLES-B060NC5S Datasheet
291Kb / 2P
   6 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B031ND5S KNOWLES-B031ND5S Datasheet
296Kb / 2P
   3.125 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B058MD7S KNOWLES-B058MD7S Datasheet
401Kb / 2P
   5.70 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B081RC0S KNOWLES-B081RC0S Datasheet
321Kb / 2P
   8.5 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B039NC5S KNOWLES-B039NC5S Datasheet
291Kb / 2P
   3.95 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B024RF2S KNOWLES-B024RF2S Datasheet
294Kb / 2P
   2.40 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B065NC5S KNOWLES-B065NC5S Datasheet
298Kb / 2P
   6.5 GHz Surface Mount Bandpass Filter
B055NC5S KNOWLES-B055NC5S Datasheet
327Kb / 2P
   5.50 GHz Surface Mount Bandpass Filter
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com