Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

0797582028 Fiches technique (PDF) - Molex Electronics Ltd.

0797582028 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.
No de pièce 0797582028
Télécharger  0797582028 Télécharger

Taille du fichier   40.46 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Description Pre-Crimped Lead .062

0797582028 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
0797582028 Datasheet PDF - Molex Electronics Ltd.

No de pièce 0797582028
Télécharger  0797582028 Click to download

Taille du fichier   40.46 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  MOLEX1 [Molex Electronics Ltd.]
Site Internet  http://www.molex.com
Logo MOLEX1 - Molex Electronics Ltd.
Description Pre-Crimped Lead .062

0797582028 Fiches technique (HTML) - Molex Electronics Ltd.

0797582028 Datasheet HTML 1Page - Molex Electronics Ltd.



Numéro de pièce similaire - 0797582028

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0797582022 MOLEX1-0797582022 Datasheet
37Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead C-Grid III Female-to-C-Grid III Female, 150mm, 22 AWG
0797582023 MOLEX1-0797582023 Datasheet
37Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead C-Grid III Female-to-C-Grid III Female, 300mm, 22 AWG
0797582024 MOLEX1-0797582024 Datasheet
39Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead KK 254 Female-to-KK 254 Female, 300mm, 24 AWG
0797582025 MOLEX1-0797582025 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .062" Male-to-.062" Male, 150mm, 22 AWG
0797582026 MOLEX1-0797582026 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .062" Male-to-.062" Male, 300mm, 22 AWG
More results


Description similaire - 0797582028

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Molex Electronics Ltd.
0797582027 MOLEX1-0797582027 Datasheet
40Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .062
0797582025 MOLEX1-0797582025 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .062" Male-to-.062" Male, 150mm, 22 AWG
0797582026 MOLEX1-0797582026 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .062" Male-to-.062" Male, 300mm, 22 AWG
0797582035 MOLEX1-0797582035 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .093
0797582034 MOLEX1-0797582034 Datasheet
45Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .093
797581059 MOLEX-797581059 Datasheet
135Kb / 1P
   PICOBLADE PRE -CRIMPED LEAD L=152
2017/11/13
797581060 MOLEX-797581060 Datasheet
135Kb / 1P
   PICOBLADE PRE-CRIMPED LEAD L=304
2017/11/13
0797582036 MOLEX1-0797582036 Datasheet
43Kb / 1P
   Pre-Crimped Lead .093 Female-to-.093
PRE-CRIMPED MOLEX-PRE-CRIMPED Datasheet
539Kb / 3P
   Pre-Crimped Leads
2019.09
logo
Harwin Plc
M30-900009 HARWIN-M30-900009 Datasheet
55Kb / 1P
   PRE-CRIMPED CONTACT
More results




À propos de Molex Electronics Ltd.


Molex Electronics Ltd. est une filiale de Koch Industries, Inc., et est un fabricant mondial de solutions d'interconnexion électronique et à fibre optique.

L'entreprise a été fondée en 1938 et a son siège à Lisle, Illinois.

Molex propose une large gamme de produits d'interconnexion, notamment des connecteurs, des assemblages de câbles, des commutateurs et d'autres composants passifs.

Ces produits sont utilisés dans diverses industries, notamment l'automobile, les communications de données, l'électronique grand public, les équipements industriels, les dispositifs médicaux et les télécommunications.

Avec des opérations et des installations dans plus de 40 pays, Molex est connu pour son leadership de l'innovation et de la technologie sur le marché des solutions d'interconnexion.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com