Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

2700987 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

2700987 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce 2700987
Télécharger  2700987 Télécharger

Taille du fichier   52.52 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Connector set - AXL CNS 2L-OBOB/D/UO/E1

2700987 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
2700987 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce 2700987
Télécharger  2700987 Click to download

Taille du fichier   52.52 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Connector set - AXL CNS 2L-OBOB/D/UO/E1

2700987 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT

2700987 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 2700987 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



Numéro de pièce similaire - 2700987

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
2700980 PHOENIX-2700980 Datasheet
51Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2
2700980 PHOENIX-2700980 Datasheet
217Kb / 12P
   Axioline F digital input module, 16 inputs, 24 V DC, 2, 3 or 4-wire connection method
2700982 PHOENIX-2700982 Datasheet
52Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1
2700982 PHOENIX-2700982 Datasheet
214Kb / 11P
   Axioline F digital input module, 32 inputs, 24 V DC, 1-wire connection method
2700983 PHOENIX-2700983 Datasheet
53Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UO1/UO2/E1
More results


Description similaire - 2700987

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
2700986 PHOENIX-2700986 Datasheet
53Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 2L-O/D/UO/E1
2700985 PHOENIX-2700985 Datasheet
52Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 2L-O/D/UI/E1/E2
2700982 PHOENIX-2700982 Datasheet
52Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UI/E1
2700984 PHOENIX-2700984 Datasheet
53Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UA/E1/E2
2700983 PHOENIX-2700983 Datasheet
53Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UO1/UO2/E1
2700980 PHOENIX-2700980 Datasheet
51Kb / 2P
   Connector set - AXL CNS 8L-ORBG/D/UI/E1/E2
2702614 PHOENIX-2702614 Datasheet
51Kb / 1P
   Connector set - AXL CNS 4L-O/D/UI 2H
2701728 PHOENIX-2701728 Datasheet
52Kb / 2P
   Axioline F connector set (for e.g., AXL F DI64/1 2F)
1689145 PHOENIX-1689145 Datasheet
79Kb / 3P
   D-SUB connector set - VS-09-SET-STD
2860950 PHOENIX-2860950 Datasheet
90Kb / 2P
   Connector set
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com