Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RV2C010UN Fiches technique (PDF) - Rohm

RV2C010UN Datasheet PDF - Rohm
No de pièce RV2C010UN
Télécharger  RV2C010UN Télécharger

Taille du fichier   2660.57 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Nch 20V 1A Power MOSFET

RV2C010UN Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RV2C010UN Datasheet PDF - Rohm

No de pièce RV2C010UN
Télécharger  RV2C010UN Click to download

Taille du fichier   2660.57 Kbytes
Page   14 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Nch 20V 1A Power MOSFET

RV2C010UN Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button RV2C010UN Datasheet HTML 1Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 2Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 3Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 4Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 5Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 6Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 7Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 8Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 9Page - Rohm RV2C010UN Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Numéro de pièce similaire - RV2C010UN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RV2C014BC ROHM-RV2C014BC Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -20V -1.4A Small Signal MOSFET
More results


Description similaire - RV2C010UN

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RV8C010UNHZG ROHM-RV8C010UNHZG Datasheet
4Mb / 14P
   Nch 20V 1A Small Signal MOSFET
RUF025N02TL ROHM-RUF025N02TL Datasheet
723Kb / 12P
   Nch 20V 2.5A Power MOSFET
RUL035N02FRA ROHM-RUL035N02FRA Datasheet
951Kb / 14P
   Nch 20V 3.5A Power MOSFET
QS6K21FRA ROHM-QS6K21FRA Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 45V 1A Power MOSFET
RSR010N10FHA ROHM-RSR010N10FHA Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 100V 1A Power MOSFET
R8001CND ROHM-R8001CND Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 800V 1A Power MOSFET
R8002CND ROHM-R8002CND Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 800V 1A Power MOSFET
R8001CND3FRA ROHM-R8001CND3FRA Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 800V 1A Power MOSFET
RUS100N02 ROHM-RUS100N02 Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 20V 10A Middle Power MOSFET
UT6MA3 ROHM-UT6MA3 Datasheet
4Mb / 23P
   20V NchPch Middle Power MOSFET
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com