Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

CF-3000-LOC-0 Fiches technique (PDF) - PHOENIX CONTACT

CF-3000-LOC-0 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT
No de pièce CF-3000-LOC-0
Télécharger  CF-3000-LOC-0 Télécharger

Taille du fichier   48.14 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Sleeve receiver for 0.5 mm짼 sleeves

CF-3000-LOC-0 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
CF-3000-LOC-0 Datasheet PDF - PHOENIX CONTACT

No de pièce CF-3000-LOC-0
Télécharger  CF-3000-LOC-0 Click to download

Taille du fichier   48.14 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
Site Internet  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT
Description Sleeve receiver for 0.5 mm짼 sleeves

CF-3000-LOC-0 Fiches technique (HTML) - PHOENIX CONTACT

CF-3000-LOC-0 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT CF-3000-LOC-0 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT



Numéro de pièce similaire - CF-3000-LOC-0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
CF-3000-LOC-1 PHOENIX-CF-3000-LOC-1 Datasheet
48Kb / 2P
   Sleeve receiver for 1.0 mm짼 sleeves
CF-3000-LOC-2 PHOENIX-CF-3000-LOC-2 Datasheet
49Kb / 2P
   Sleeve receiver for 2.5 mm짼 sleeves
More results


Description similaire - CF-3000-LOC-0

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
PHOENIX CONTACT
CF-3000-LOC-2 PHOENIX-CF-3000-LOC-2 Datasheet
49Kb / 2P
   Sleeve receiver for 2.5 mm짼 sleeves
CF-3000-LOC-1 PHOENIX-CF-3000-LOC-1 Datasheet
48Kb / 2P
   Sleeve receiver for 1.0 mm짼 sleeves
CF-500LOC-SCF-4 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-4 Datasheet
43Kb / 2P
   Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 4,8...), 0.5 - 2.5 mm짼, width: 4.8 mm
CF-500LOC-SCF-6 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-6 Datasheet
43Kb / 2P
   Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 6,3...), 0.5 - 6 mm짼, width: 6.3 mm
CF-500LOC-SCF-2 PHOENIX-CF-500LOC-SCF-2 Datasheet
43Kb / 2P
   Sleeve receiver for CF 500 crimping machine, for slip-on sleeves (SCF 2.8...), 0.1 - 1.5 mm짼, width: 2.8 mm,length 5 mm
CF-3000-CG-0 PHOENIX-CF-3000-CG-0 Datasheet
44Kb / 2P
   Replacement cable guide 0.5 mm짼, for sleeve feed CF 3000 HZG 0,5
CRIMPFOX-LC-UC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-LC-UC-6 Datasheet
51Kb / 2P
   Crimp insert, for non-insulated slip-on connection sleeves, 4.8 - 9.5 mm (corresponds to 0.5 - 6.0 mm짼)
CRIMPFOX-M-SC-6 PHOENIX-CRIMPFOX-M-SC-6 Datasheet
51Kb / 3P
   Die, for Crimpfox-M, for non-insulated slip-on sleeves 0.5 - 6 mm짼, packed in a serial storage box
logo
Qualtek Electronics Cor...
QF-40-01 QUALTEK-QF-40-01 Datasheet
302Kb / 1P
   Filter Media for QLM Sleeves
logo
PHOENIX CONTACT
CF-500DIE-SC-6 PHOENIX-CF-500DIE-SC-6 Datasheet
44Kb / 2P
   Die for crimping machine CF 500, for slip-on sleeves and flat connectors (C-SCF... and C-SCM...) 0.5-6 mm짼
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com