Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

QS8K51 Fiches technique (PDF) - Rohm

QS8K51 Datasheet PDF - Rohm
No de pièce QS8K51
Télécharger  QS8K51 Télécharger

Taille du fichier   2499.15 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description 100V NchNch Small Signal MOSFET

QS8K51 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
QS8K51 Datasheet PDF - Rohm

No de pièce QS8K51
Télécharger  QS8K51 Click to download

Taille du fichier   2499.15 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description 100V NchNch Small Signal MOSFET

QS8K51 Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button QS8K51 Datasheet HTML 1Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 2Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 3Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 4Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 5Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 6Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 7Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 8Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 9Page - Rohm QS8K51 Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 

QS8K51 Détails du produit

■ MOSFETs
   ● Small Signal MOSFET Series
   ● Middle Power MOSFET Series
   ● Power MOSFET Series
■ Selector Guide for Automotive MOSFETs (AEC-Q101)
■ Bipolar Transistors (Surface mount type)
■ Transistor Array
■ Complex Bipolar Transistors
■ Digital Transistors
■ Complex Digital Transistors
■ Packages
■ Part No. Explanation
            ISO/TS 16949-approved




Numéro de pièce similaire - QS8K51

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
QS8K11 ROHM-QS8K11 Datasheet
1Mb / 7P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
QS8K12 ROHM-QS8K12 Datasheet
1Mb / 7P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
QS8K13 ROHM-QS8K13 Datasheet
1Mb / 7P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
QS8K2 ROHM-QS8K2 Datasheet
374Kb / 6P
   2.5V Drive Nch MOSFET
QS8K21 ROHM-QS8K21 Datasheet
230Kb / 6P
   4V Drive Nch Nch MOSFET
More results


Description similaire - QS8K51

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RQ5P010SN ROHM-RQ5P010SN Datasheet
1Mb / 14P
   Nch 100V 1A Small Signal MOSFET
20170220 - Rev.002
QS8M51HZG ROHM-QS8M51HZG Datasheet
3Mb / 23P
   100V Nch Pch Small Signal MOSFET
RSR010N10HZG ROHM-RSR010N10HZG Datasheet
2Mb / 15P
   Nch 100V 1A Small Signal MOSFET
QH8K26 ROHM-QH8K26 Datasheet
2Mb / 15P
   40V Nch Nch Small Signal MOSFET
QS8K2HZG ROHM-QS8K2HZG Datasheet
2Mb / 15P
   30V NchNch Small Signal MOSFET
QS6K21FRA ROHM-QS6K21FRA_16 Datasheet
2Mb / 15P
   45V NchNch Small Signal MOSFET
QH8KC6 ROHM-QH8KC6 Datasheet
2Mb / 14P
   60V NchNch Small Signal MOSFET
QH8KB5 ROHM-QH8KB5 Datasheet
2Mb / 14P
   40V NchNch Small Signal MOSFET
QH8K22 ROHM-QH8K22 Datasheet
2Mb / 15P
   40V NchNch Small Signal MOSFET
QH8KB6 ROHM-QH8KB6 Datasheet
2Mb / 14P
   40V NchNch Small Signal MOSFET
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com