Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

L0402C22NJRMST Fiches technique (PDF) - Kemet Corporation

L0402C22NJRMST Datasheet PDF - Kemet Corporation
No de pièce L0402C22NJRMST
Télécharger  L0402C22NJRMST Télécharger

Taille du fichier   53.97 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, L-RMS, RF, 22 nH, 5%

L0402C22NJRMST Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
L0402C22NJRMST Datasheet PDF - Kemet Corporation

No de pièce L0402C22NJRMST
Télécharger  L0402C22NJRMST Click to download

Taille du fichier   53.97 Kbytes
Page   1 Pages
Fabricant  KEMET [Kemet Corporation]
Site Internet  http://www.kemet.com
Logo KEMET - Kemet Corporation
Description KEMET, L-RMS, RF, 22 nH, 5%

L0402C22NJRMST Fiches technique (HTML) - Kemet Corporation

L0402C22NJRMST Datasheet HTML 1Page - Kemet Corporation



Numéro de pièce similaire - L0402C22NJRMST

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
L0402C27NJRMST KEMET-L0402C27NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 27 nH, 5%
L0402C2N0SRMST KEMET-L0402C2N0SRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 2000 pH, /-0.3 nH
L0402C2N2SRMST KEMET-L0402C2N2SRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 2200 pH, /-0.3 nH
L0402C2N4SRMST KEMET-L0402C2N4SRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 2400 pH, /-0.3 nH
L0402C2N7SRMST KEMET-L0402C2N7SRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 2700 pH, /-0.3 nH
More results


Description similaire - L0402C22NJRMST

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Kemet Corporation
L0402C47NJRMST KEMET-L0402C47NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 47 nH, 5%
L0402C56NJRMST KEMET-L0402C56NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 56 nH, 5%
L0402C10NJRMST KEMET-L0402C10NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 10 nH, 5%
L0402C15NJRMST KEMET-L0402C15NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 15 nH, 5%
L0402C68NJRMST KEMET-L0402C68NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 68 nH, 5%
L0402CR10JRMST KEMET-L0402CR10JRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 100 nH, 5%
L0402C82NJRMST KEMET-L0402C82NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 82 nH, 5%
L0402C33NJRMST KEMET-L0402C33NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 33 nH, 5%
L0402C18NJRMST KEMET-L0402C18NJRMST Datasheet
53Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 18 nH, 5%
L0402C39NJRMST KEMET-L0402C39NJRMST Datasheet
54Kb / 1P
   KEMET, L-RMS, RF, 39 nH, 5%
More results



Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com