Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

RS1E260AT Fiches technique (PDF) - Rohm

RS1E260AT Datasheet PDF - Rohm
No de pièce RS1E260AT
Télécharger  RS1E260AT Télécharger

Taille du fichier   2628.42 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Pch -30V -80A Power MOSFET

RS1E260AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
RS1E260AT Datasheet PDF - Rohm

No de pièce RS1E260AT
Télécharger  RS1E260AT Click to download

Taille du fichier   2628.42 Kbytes
Page   13 Pages
Fabricant  ROHM [Rohm]
Site Internet  http://www.rohm.com
Logo ROHM - Rohm
Description Pch -30V -80A Power MOSFET

RS1E260AT Fiches technique (HTML) - Rohm

Back Button RS1E260AT Datasheet HTML 1Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 2Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 3Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 4Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 5Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 6Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 7Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 8Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 9Page - Rohm RS1E260AT Datasheet HTML 10Page - Rohm Next Button 



Numéro de pièce similaire - RS1E260AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
RS1E200AH ROHM-RS1E200AH Datasheet
1Mb / 12P
   Nch 30V 20A Power MOSFET
RS1E200BN ROHM-RS1E200BN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 20A Middle Power MOSFET
RS1E200GN ROHM-RS1E200GN Datasheet
2Mb / 14P
   Nch 30V 57A Power MOSFET
RS1E220AT ROHM-RS1E220AT Datasheet
2Mb / 14P
   Pch -30V -76A Power MOSFET
RS1E240BN ROHM-RS1E240BN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 24A Middle Power MOSFET
More results


Description similaire - RS1E260AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
Rohm
SP8J66FRA ROHM-SP8J66FRA Datasheet
2Mb / 15P
   -30V Pch Pch Power MOSFET
TT8J2TR ROHM-TT8J2TR Datasheet
2Mb / 12P
   -30V Pch Pch Middle Power MOSFET
TT8J3 ROHM-TT8J3 Datasheet
2Mb / 13P
   -30V PchPch Middle Power MOSFET
UT6JA2 ROHM-UT6JA2 Datasheet
2Mb / 14P
   -30V PchPch Middle Power MOSFET
RS1E300GN ROHM-RS1E300GN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
RS1E350BN ROHM-RS1E350BN Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
RS1E280GN ROHM-RS1E280GN Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
RS1E281BN ROHM-RS1E281BN Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
RS1E320GN ROHM-RS1E320GN Datasheet
2Mb / 12P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
RS1E301GN ROHM-RS1E301GN Datasheet
2Mb / 13P
   Nch 30V 80A Power MOSFET
20210602 - Rev.002
More results




À propos de Rohm


Rohm Semiconductor est une entreprise de semi-conducteurs japonaise fondée en 1958.

La société est spécialisée dans la conception et la fabrication d'un large éventail de produits, notamment la gestion de l'alimentation, les dispositifs d'alimentation et les circuits intégrés analogiques et à signal mixte.

Les produits de Rohm sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique grand public, l'automobile, l'industrie et les télécommunications.

L'entreprise est connue pour son accent sur les technologies d'économie d'énergie et son expertise dans la conception de faible puissance.

Rohm a des opérations dans plus de 20 pays et est l'une des plus grandes sociétés de semi-conducteurs au monde.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com