Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  

DRS-DTH-65-80AT Fiches technique (PDF) - Littelfuse

DRS-DTH-65-80AT Datasheet PDF - Littelfuse
No de pièce DRS-DTH-65-80AT
Télécharger  DRS-DTH-65-80AT Télécharger

Taille du fichier   317.34 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 39.7mm Standard Changeover Reed Switch

DRS-DTH-65-80AT Datasheet (PDF)

Go To PDF Page Télécharger Fiches technique
DRS-DTH-65-80AT Datasheet PDF - Littelfuse

No de pièce DRS-DTH-65-80AT
Télécharger  DRS-DTH-65-80AT Click to download

Taille du fichier   317.34 Kbytes
Page   2 Pages
Fabricant  LITTELFUSE [Littelfuse]
Site Internet  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
Description 39.7mm Standard Changeover Reed Switch

DRS-DTH-65-80AT Fiches technique (HTML) - Littelfuse

DRS-DTH-65-80AT Datasheet HTML 1Page - Littelfuse DRS-DTH-65-80AT Datasheet HTML 2Page - Littelfuse

DRS-DTH-65-80AT Détails du produit

Description
The DRS-DTH Reed Switch is a large changeover switch with a 39.67mm long x 5.33mm diameter (1.562” x 0.210”) glass envelope, capable high voltage and power switching up to 500Vdc at 2mA, or 0.5A up to 30W/VA. The DRS-DTH has an insulation resistance of 109 ohms minimum and contact resistance of less than 125 milli-ohms.

Features
• Changeover switch
• Capable of switching 500Vdc or 0.5A at up to 30W
• Minimum voltage breakdown 1200Vdc
• Available sensitivity range 50-80 AT

Benefits
• Hermetically sealed switch contacts are not affected by and have no effect on their external environment
• Can be used as changeover or normally closed contact
• Capable of switching European mains voltage
• Zero operating power required for contact closure

Applications
• Security
• Limit switching
• Industrial safety applications
• White goods applications




Numéro de pièce similaire - DRS-DTH-65-80AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
M-System Co.,Ltd.
DRS-D-B MSYSTEM-DRS-D-B Datasheet
118Kb / 4P
   Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
DRS-D-B/E MSYSTEM-DRS-D-B/E Datasheet
118Kb / 4P
   Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
DRS-D-B/E2 MSYSTEM-DRS-D-B/E2 Datasheet
118Kb / 4P
   Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
DRS-D-B/K MSYSTEM-DRS-D-B/K Datasheet
118Kb / 4P
   Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
DRS-D-B/Q MSYSTEM-DRS-D-B/Q Datasheet
118Kb / 4P
   Plug-in Signal Conditioners M-UNIT
More results


Description similaire - DRS-DTH-65-80AT

FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
logo
celduc-relais
CD30 CELDUC-CD30 Datasheet
54Kb / 2P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
CG21 CELDUC-CG21 Datasheet
409Kb / 4P
   REED SWITCH DRY CONTACT CHANGEOVER
logo
PIC GmbH
PMC-1506 PIC-PMC-1506 Datasheet
26Kb / 1P
   Standard Reed Switch
PMC-1001 PIC-PMC-1001 Datasheet
34Kb / 1P
   Standard Reed Switch
PMC-1402 PIC-PMC-1402 Datasheet
112Kb / 1P
   Standard Reed Switch
PMC-1401 PIC-PMC-1401 Datasheet
26Kb / 1P
   Standard Reed Switch
PMC-2010 PIC-PMC-2010 Datasheet
26Kb / 1P
   Standard Reed Switch
logo
Littelfuse
MDSM-DT LITTELFUSE-MDSM-DT Datasheet
679Kb / 3P
   MDSM-DT 14.7mm Surface Mount Changeover Reed Switch
logo
PIC GmbH
PMC-1401Z PIC-PMC-1401Z Datasheet
159Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
PMC-1001ZHL PIC-PMC-1001ZHL Datasheet
150Kb / 2P
   Standard SMD Reed Switch
More results




À propos de Littelfuse


Littelfuse est une entreprise américaine spécialisée dans la conception et la fabrication de produits de protection et de contrôle de circuit.
L'entreprise a été fondée en 1927 et a son siège à Chicago, Illinois.
Littelfuse fournit une large gamme de produits, y compris les fusibles, les dispositifs de protection et de contrôle et les produits polymères.
Les produits de l'entreprise sont utilisés dans diverses applications telles que l'électronique automobile, industrielle et grand public.
Littelfuse est connu pour son expertise en matière de protection des circuits et de la technologie de contrôle et sa capacité à fournir des produits de haute qualité et fiables à ses clients.
La société possède des opérations et des installations dans divers pays du monde et travaille en étroite collaboration avec ses clients pour fournir des solutions personnalisées qui répondent à leurs exigences et besoins spécifiques.
En plus de son entreprise principale, Littelfuse fournit également des solutions pour les marchés des énergies renouvelables et des centres de données.

*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.




Lien URL



Politique de confidentialité
ALLDATASHEET.FR
ALLDATASHEET vous a-t-il été utile ?  [ DONATE ] 

À propos de Alldatasheet   |   Publicité   |   Contactez-nous   |   Politique de confidentialité   |   Echange de liens   |   Fabricants
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com